| データシートサーチシステム |
|
VSC8504-02 データシート(PDF) 117 Page - Microsemi Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
VSC8504-02 データシート(HTML) 117 Page - Microsemi Corporation |
|
117 / 131 page ![]() Pin Descriptions VMDS-10507 VSC8504-02 Datasheet Revision 4.2 106 Figure 49 • Pin Diagram, Top Left 12345678 A NC _1 TXVPA_3 TXVPB_3 TXVPC_3 TXVPD_3 TXVPA_2 TXVPB_2 TXVPC _2 B VSS_1 TXVNA_3 TXVNB_3 TXVNC_3 TXVND_3 TXVNA_2 TXVNB_2 TXVNC _2 C REFCLK_N VDD25A_1 THERMDA VDD25A_2 VSS_3 VDD25A_3 VDD1A_1 VDD1A_2 D REFCLK_P THERMDC_VSS REF_FILT_A REF_REXT_A VSS_6 VSS_7 VSS_8 VSS_9 E REFCLK_SEL2 TMS TRST VDD25A_6 VDD1_1 VSS_14 VSS_15 VSS_16 F TDO TDI TC K VSS_20 VDD1_3 VSS_21 VSS_22 VSS_23 G LED0_0 LED1_0 LED2_0 LED3_0 VDD1_5 VSS_27 VSS_28 VSS_29 H LED0_1 LED1_1 LED2_1 LED3_1 VDD1_7 VSS_33 VSS_34 VSS_35 J LED0_2 LED1_2 LED2_2 LED3_2 VDD1_9 VSS_39 VSS_40 VSS_41 K LED0_3 LED1_3 LED2_3 LED3_3 VDD1_11 VSS_45 VSS_46 VSS_47 L RESERVED_5 RESERVED_73 COMA_MODE RESERVED_3 VDD1_13 VSS_51 VSS_52 VSS_53 M RESERVED_6 MDINT NRESET VDD25_2 VDD1_15 VSS_57 VSS_58 VSS_59 N RESERVED_7 MDIO RESERVED_71 RESERVED_72 VDD1_17 VSS_63 VSS_64 VSS_65 P RESERVED_8 MDC VDD25_4 RESERVED_4 VDD25A_8 VDD1A_5 VDD1A_6 VDD1A_7 R VSS_69 FIBROP_3 FIBRIP_3 RDP_3 TDP_3 FIBROP_2 FIBRIP_2 RDP_2 T NC _3 FIBRON_3 FIBRIN_3 RDN_3 TDN_3 FIBRON_2 FIBRIN_2 RDN_2 |