データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1990533 データシート(PDF) 3 Page - PHOENIX CONTACT

部品番号 1990533
部品情報  PCB terminal block - PT 1,5/ 5-3,5-H BK
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
ホームページ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT

1990533 データシート(HTML) 3 Page - PHOENIX CONTACT

  1990533 Datasheet HTML 1Page - PHOENIX CONTACT 1990533 Datasheet HTML 2Page - PHOENIX CONTACT 1990533 Datasheet HTML 3Page - PHOENIX CONTACT 1990533 Datasheet HTML 4Page - PHOENIX CONTACT  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
https://www.phoenixcontact.com/us/products/1990533
10/27/2014   Page 3 / 4
PCB terminal block - PT 1,5/ 5-3,5-H BK - 1990533
Classifications
UNSPSC
UNSPSC 13.2
39121432
Approvals
Approvals
Approvals
UL Recognized / cUL Recognized / GOST / GOST / cULus Recognized
Ex Approvals
Approvals submitted
Approval details
UL Recognized 
 
B
D
mm²/AWG/kcmil
26-16
26-16
Nominal current IN
10 A
10 A
Nominal voltage UN
300 V
300 V
cUL Recognized 
 
B
D
mm²/AWG/kcmil
26-16
26-16
Nominal current IN
10 A
10 A
Nominal voltage UN
300 V
300 V
GOST 


同様の部品番号 - 1990533

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PHOENIX CONTACT
1990504 PHOENIX-1990504 Datasheet
53Kb / 3P
Pin strip - PST 1,3/ 4-5,0 L18
1990517 PHOENIX-1990517 Datasheet
55Kb / 4P
PCB terminal block - MKKDS 5/ 2-6,35 ABGY
1990559 PHOENIX-1990559 Datasheet
283Kb / 12P
FRONT 2,5-V/SA 5/17 - PCB terminal block
More results

同様の説明 - 1990533

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PHOENIX CONTACT
1984646 PHOENIX-1984646 Datasheet
288Kb / 9P
PCB terminal block - PT 1,5/ 5-3,5-H
Nov 30, 2022
1775275 PHOENIX-1775275 Datasheet
53Kb / 4P
PCB terminal block - PT 1,5/ 2-3,5-H BK
1984659 PHOENIX-1984659 Datasheet
388Kb / 10P
PCB terminal block - PT 1,5/ 6-3,5-H
Sep 8, 2022
1984662 PHOENIX-1984662 Datasheet
288Kb / 9P
PCB terminal block - PT 1,5/ 7-3,5-H
Dec 30, 2022
1984756 PHOENIX-1984756 Datasheet
288Kb / 9P
PCB terminal block - PT 1,5/16-3,5-H
Jan 5, 2023
1984691 PHOENIX-1984691 Datasheet
388Kb / 10P
PCB terminal block - PT 1,5/10-3,5-H
Sep 8, 2022
1984617 PHOENIX-1984617 Datasheet
388Kb / 10P
PCB terminal block - PT 1,5/ 2-3,5-H
Sep 8, 2022
1984633 PHOENIX-1984633 Datasheet
401Kb / 11P
PCB terminal block - PT 1,5/ 4-3,5-H
Sep 8, 2022
1984730 PHOENIX-1984730 Datasheet
288Kb / 9P
PCB terminal block - PT 1,5/14-3,5-H
Nov 30, 2022
1984620 PHOENIX-1984620 Datasheet
118Kb / 7P
PCB terminal block - PT 1,5/ 3-3,5-H
09/12/2020
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com