データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1933312 データシート(PDF) 1 Page - PHOENIX CONTACT

部品番号 1933312
部品情報  PST 1,3/15-5,0
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
ホームページ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT

1933312 データシート(HTML) 1 Page - PHOENIX CONTACT

  1933312 Datasheet HTML 1Page - PHOENIX CONTACT 1933312 Datasheet HTML 2Page - PHOENIX CONTACT 1933312 Datasheet HTML 3Page - PHOENIX CONTACT 1933312 Datasheet HTML 4Page - PHOENIX CONTACT  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Page 1 / 4
http://www.phoenixcontact.de
Mar 12, 2010
Extract from the online
catalog
 
PST 1,3/15-5,0
Order No.: 1933312
The figure shows a 10-position version of the product
http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1933312
 
 
Header, Nominal current: 12 A, Nom. voltage: 250 V, Pitch: 5 mm,
Number of positions: 15, Color: black, Assembly: Soldering
 
Commercial data
EAN
4017918918804
Pack
50 pcs.
Customs tariff
85366990
Weight/Piece
0.00266 KG
Catalog page information
Page 480 (CC-2009)
Product notes
WEEE/RoHS-compliant since:
01/01/2003
http://
www.download.phoenixcontact.com
Please note that the data given
here has been taken from the
online catalog. For comprehensive
information and data, please refer
to the user documentation. The
General Terms and Conditions of
Use apply to Internet downloads.
Technical data
Dimensions / positions
Length
2.8 mm
Pitch
5 mm
Dimension a
70 mm
Number of positions
15
Pin dimensions
1,3 mm


同様の部品番号 - 1933312

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Alpha Wire
19333 ALPHAWIRE-19333 Datasheet
98Kb / 4P
   Customer Specification
12/12/2022
logo
PHOENIX CONTACT
1933309 PHOENIX-1933309 Datasheet
142Kb / 4P
   PST 1,3/14-5,0
1933325 PHOENIX-1933325 Datasheet
142Kb / 4P
   PST 1,3/16-5,0
1933341 PHOENIX-1933341 Datasheet
87Kb / 3P
   MKDSN 2,5/ 4 BD:1-4
More results

同様の説明 - 1933312

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PHOENIX CONTACT
1717385 PHOENIX-1717385 Datasheet
65Kb / 4P
   Pin strip - PST 1,3/15-H-5,0
1933228 PHOENIX-1933228 Datasheet
141Kb / 4P
   PST 1,3/ 6-5,0
1933286 PHOENIX-1933286 Datasheet
112Kb / 4P
   PST 1,3/12-5,0
1933244 PHOENIX-1933244 Datasheet
142Kb / 4P
   PST 1,3/ 8-5,0
1933189 PHOENIX-1933189 Datasheet
142Kb / 4P
   PST 1,3/ 2-5,0
1933325 PHOENIX-1933325 Datasheet
142Kb / 4P
   PST 1,3/16-5,0
1933192 PHOENIX-1933192 Datasheet
141Kb / 4P
   PST 1,3/ 3-5,0
1933202 PHOENIX-1933202 Datasheet
141Kb / 4P
   PST 1,3/ 4-5,0
1933309 PHOENIX-1933309 Datasheet
142Kb / 4P
   PST 1,3/14-5,0
1933260 PHOENIX-1933260 Datasheet
141Kb / 4P
   PST 1,3/10-5,0
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com