データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1933312 データシート(PDF) 2 Page - PHOENIX CONTACT

部品番号 1933312
部品情報  PST 1,3/15-5,0
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
ホームページ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT

1933312 データシート(HTML) 2 Page - PHOENIX CONTACT

  1933312 Datasheet HTML 1Page - PHOENIX CONTACT 1933312 Datasheet HTML 2Page - PHOENIX CONTACT 1933312 Datasheet HTML 3Page - PHOENIX CONTACT 1933312 Datasheet HTML 4Page - PHOENIX CONTACT  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
PST 1,3/15-5,0 Order No.: 1933312
http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1933312
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Page 2 / 4
http://www.phoenixcontact.de
Mar 12, 2010
Hole diameter
1.5 mm
Technical data
Insulating material group
IIIa
Rated surge voltage (III/3)
4 kV
Rated surge voltage (III/2)
4 kV
Rated surge voltage (II/2)
4 kV
Rated voltage (III/2)
320 V
Rated voltage (II/2)
400 V
Connection in acc. with standard
EN-VDE
Nominal current IN
12 A (depends on the plug used)
Nominal voltage UN
250 V
Maximum load current
12 A (depends on the plug used)
Insulating material
PA
Inflammability class acc. to UL 94
V0
Certificates / Approvals
Certification
CCA, CUL, GOST, SEV, UL
CUL
Nominal voltage UN
300 V
Nominal current IN
10 A
UL
Nominal voltage UN
300 V
Nominal current IN
10 A


同様の部品番号 - 1933312

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Alpha Wire
19333 ALPHAWIRE-19333 Datasheet
98Kb / 4P
   Customer Specification
12/12/2022
logo
PHOENIX CONTACT
1933309 PHOENIX-1933309 Datasheet
142Kb / 4P
   PST 1,3/14-5,0
1933325 PHOENIX-1933325 Datasheet
142Kb / 4P
   PST 1,3/16-5,0
1933341 PHOENIX-1933341 Datasheet
87Kb / 3P
   MKDSN 2,5/ 4 BD:1-4
More results

同様の説明 - 1933312

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PHOENIX CONTACT
1717385 PHOENIX-1717385 Datasheet
65Kb / 4P
   Pin strip - PST 1,3/15-H-5,0
1933228 PHOENIX-1933228 Datasheet
141Kb / 4P
   PST 1,3/ 6-5,0
1933286 PHOENIX-1933286 Datasheet
112Kb / 4P
   PST 1,3/12-5,0
1933244 PHOENIX-1933244 Datasheet
142Kb / 4P
   PST 1,3/ 8-5,0
1933189 PHOENIX-1933189 Datasheet
142Kb / 4P
   PST 1,3/ 2-5,0
1933325 PHOENIX-1933325 Datasheet
142Kb / 4P
   PST 1,3/16-5,0
1933192 PHOENIX-1933192 Datasheet
141Kb / 4P
   PST 1,3/ 3-5,0
1933202 PHOENIX-1933202 Datasheet
141Kb / 4P
   PST 1,3/ 4-5,0
1933309 PHOENIX-1933309 Datasheet
142Kb / 4P
   PST 1,3/14-5,0
1933260 PHOENIX-1933260 Datasheet
141Kb / 4P
   PST 1,3/10-5,0
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com