データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

S1ABF-PJ データシート(PDF) 3 Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd,

部品番号 S1ABF-PJ
部品情報  GENERAL PURPOSE SILICON RECTIFIERS
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PJSEMI [Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd,]
ホームページ  http://www.pingjingsemi.com/MainEn/Main.aspx
Logo PJSEMI - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd,

S1ABF-PJ データシート(HTML) 3 Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd,

  S1ABF-PJ Datasheet HTML 1Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd, S1ABF-PJ Datasheet HTML 2Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd, S1ABF-PJ Datasheet HTML 3Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd,  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
4.20 
4.40 
5.10
5.50 
1.90 
2.20 
3.50 
3.70 
0.18 
0.26 
1.10 
1.30 
Device
Package
Shipping
S1ABF-PJ thru S1MBF-PJ
SMBF
5,000/Tape & Reel (13 inches)
PACKAGE OUTLINE
Dimensions in milimeters
SMBF
ORDERING INFORMATION
Marking
Type number
Marking code
S1ABF-PJ
S1BBF-PJ
S1DBF-PJ
S1GBF-PJ
S1JBF-PJ
S1KBF-PJ
S1MBF-PJ
S1AB
S1BB
S1DB
S1GB
S1JB
S1KB
S1MB
S1ABF
-PJ thru S1MBF-PJ
GENERAL PURPOSE SILICON RECTIFIERS
3 / 3
www.pingjingsemi.com
Revi
sion:1.0 Oct-2017


同様の部品番号 - S1ABF-PJ

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
DONGGUAN YOU FENG WEI E...
S1ABF-SMBF YFWDIODE-S1ABF-SMBF Datasheet
417Kb / 3P
Surface Mount General Purpose Silicon Rectifiers
More results

同様の説明 - S1ABF-PJ

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Comchip Technology
A1N4007G-G COMCHIP-A1N4007G-G Datasheet
81Kb / 3P
General Purpose Silicon Rectifiers
1N4001-G COMCHIP-1N4001-G_12 Datasheet
61Kb / 2P
General Purpose Silicon Rectifiers
logo
Semtech Corporation
1N4245 SEMTECH-1N4245 Datasheet
87Kb / 2P
General Purpose Silicon Rectifiers
logo
Comchip Technology
1N4007T-G COMCHIP-1N4007T-G Datasheet
61Kb / 2P
General Purpose Silicon Rectifiers
6A005-G COMCHIP-6A005-G Datasheet
66Kb / 3P
General Purpose Silicon Rectifiers
A1N5404G-G COMCHIP-A1N5404G-G Datasheet
85Kb / 4P
General Purpose Silicon Rectifiers
logo
SEMTECH ELECTRONICS LTD...
1N5391S SEMTECH_ELEC-1N5391S Datasheet
178Kb / 2P
GENERAL PURPOSE PLASTIC SILICON RECTIFIERS
logo
Central Semiconductor C...
CMMR1-02 CENTRAL-CMMR1-02_15 Datasheet
281Kb / 2P
SURFACE MOUNT SILICON GENERAL PURPOSE RECTIFIERS
CMR3-10 CENTRAL-CMR3-10_15 Datasheet
338Kb / 2P
SURFACE MOUNT SILICON GENERAL PURPOSE RECTIFIERS
logo
DONGGUAN YOU FENG WEI E...
S1A-1DSMA YFWDIODE-S1A-1DSMA Datasheet
522Kb / 3P
Surface Mount General Purpose Silicon Rectifiers
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com