| データシートサーチシステム |
|
AGLP030 データシート(PDF) 102 Page - Actel Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AGLP030 データシート(HTML) 102 Page - Actel Corporation |
|
102 / 128 page ![]() Package Pin Assignments 3- 8 R ev isio n 1 1 201-Pin CSP Pin Number AGLP030 Function A1 NC A2 IO04RSB0 A3 IO06RSB0 A4 IO09RSB0 A5 IO11RSB0 A6 IO13RSB0 A7 IO17RSB0 A8 IO18RSB0 A9 IO24RSB0 A10 IO26RSB0 A11 IO27RSB0 A12 IO31RSB0 A13 NC A14 NC A15 NC B1 NC B2 NC B3 IO08RSB0 B4 IO05RSB0 B5 IO07RSB0 B6 IO15RSB0 B7 IO14RSB0 B8 IO16RSB0 B9 IO20RSB0 B10 IO22RSB0 B11 IO34RSB0 B12 IO29RSB0 B13 NC B14 NC B15 NC C1 NC C2 NC C3 GND C4 IO00RSB0 C5 IO02RSB0 C6 IO12RSB0 C7 IO23RSB0 C8 IO19RSB0 C9 IO28RSB0 C10 IO32RSB0 C11 IO35RSB0 C12 NC C13 GND C14 IO41RSB1 C15 IO37RSB1 D1 IO117RSB3 D2 IO118RSB3 D3 NC D4 GND D5 IO01RSB0 D6 IO03RSB0 D7 IO10RSB0 D8 IO21RSB0 D9 IO25RSB0 D10 IO30RSB0 D11 IO33RSB0 D12 GND D13 NC D14 IO36RSB1 D15 IO39RSB1 E1 IO115RSB3 E2 IO114RSB3 E3 NC E4 NC E12 NC E13 NC E14 GDC0/IO46RSB1 E15 GDB0/IO48RSB1 F1 IO113RSB3 F2 IO116RSB3 201-Pin CSP Pin Number AGLP030 Function F3 IO119RSB3 F4 IO111RSB3 F6 GND F7 VCC F8 VCCIB0 F9 VCCIB0 F10 VCCIB0 F12 NC F13 NC F14 IO40RSB1 F15 IO38RSB1 G1 NC G2 IO112RSB3 G3 IO110RSB3 G4 IO109RSB3 G6 VCCIB3 G7 GND G8 VCC G9 GND G10 GND G12 NC G13 NC G14 IO42RSB1 G15 IO44RSB1 H1 NC H2 GEB0/IO106RSB3 H3 GEC0/IO108RSB3 H4 NC H6 VCCIB3 H7 GND H8 VCC H9 GND H10 VCCIB1 H12 IO54RSB1 H13 GDA0/IO47RSB1 201-Pin CSP Pin Number AGLP030 Function |