| データシートサーチシステム |
|
AGLP060 データシート(PDF) 107 Page - Actel Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AGLP060 データシート(HTML) 107 Page - Actel Corporation |
|
107 / 128 page ![]() IGLOO PLUS Low Power Flash FPGAs Re vi s i on 11 3 - 13 281-Pin CSP Pin Number AGLP125 Function A1 GND A2 GAB0/IO02RSB0 A3 GAC1/IO05RSB0 A4 IO09RSB0 A5 IO13RSB0 A6 IO15RSB0 A7 IO18RSB0 A8 IO23RSB0 A9 IO25RSB0 A10 VCCIB0 A11 IO33RSB0 A12 IO41RSB0 A13 IO43RSB0 A14 IO46RSB0 A15 IO55RSB0 A16 IO56RSB0 A17 GBC1/IO58RSB0 A18 GBA0/IO61RSB0 A19 GND B1 GAA2/IO211RSB3 B2 VCCIB0 B3 GAB1/IO03RSB0 B4 GAC0/IO04RSB0 B5 IO11RSB0 B6 GND B7 IO21RSB0 B8 IO22RSB0 B9 IO28RSB0 B10 IO32RSB0 B11 IO36RSB0 B12 IO39RSB0 B13 IO42RSB0 B14 GND B15 IO52RSB0 B16 GBC0/IO57RSB0 B17 GBA1/IO62RSB0 B18 VCCIB1 B19 IO64RSB1 C1 GAB2/IO209RSB3 C2 IO210RSB3 C6 IO12RSB0 C14 IO47RSB0 C18 IO54RSB0 C19 GBB2/IO65RSB1 D1 IO206RSB3 D2 IO208RSB3 D4 GAA0/IO00RSB0 D5 GAA1/IO01RSB0 D6 IO10RSB0 D7 IO17RSB0 D8 IO24RSB0 D9 IO27RSB0 D10 GND D11 IO31RSB0 D12 IO40RSB0 D13 IO49RSB0 D14 IO45RSB0 D15 GBB0/IO59RSB0 D16 GBA2/IO63RSB1 D18 GBC2/IO67RSB1 D19 IO66RSB1 E1 IO203RSB3 E2 IO205RSB3 E4 IO07RSB0 E5 IO06RSB0 E6 IO14RSB0 E7 IO20RSB0 E8 IO29RSB0 E9 IO34RSB0 E10 IO30RSB0 E11 IO37RSB0 E12 IO38RSB0 281-Pin CSP Pin Number AGLP125 Function E13 IO48RSB0 E14 GBB1/IO60RSB0 E15 IO53RSB0 E16 IO69RSB1 E18 IO68RSB1 E19 IO71RSB1 F1 IO198RSB3 F2 GND F3 IO201RSB3 F4 IO204RSB3 F5 IO16RSB0 F15 IO50RSB0 F16 IO74RSB1 F17 IO72RSB1 F18 GND F19 IO73RSB1 G1 IO195RSB3 G2 IO200RSB3 G4 IO202RSB3 G5 IO08RSB0 G7 GAC2/IO207RSB3 G8 VCCIB0 G9 IO26RSB0 G10 IO35RSB0 G11 IO44RSB0 G12 VCCIB0 G13 IO51RSB0 G15 IO70RSB1 G16 IO75RSB1 G18 GCC0/IO80RSB1 G19 GCB1/IO81RSB1 H1 GFB0/IO191RSB3 H2 IO196RSB3 H4 GFC1/IO194RSB3 H5 GFB1/IO192RSB3 H7 VCCIB3 281-Pin CSP Pin Number AGLP125 Function |