| データシートサーチシステム |
|
STM32MP157F データシート(PDF) 115 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32MP157F データシート(HTML) 115 Page - STMicroelectronics |
|
115 / 260 page ![]() Port F PF3 --- ETH1_GMII_ TX_ER FMC_A3 - - EVENTOUT PF4 - SDMMC3_D1 SDMMC3_ D123DIR - FMC_A4 - - EVENTOUT PF5 - SDMMC3_D2 - - FMC_A5 - - EVENTOUT PF6 - QUADSPI_ BK1_IO3 - - SAI4_SCK_B - - EVENTOUT PF7 - QUADSPI_ BK1_IO2 - - - - - EVENTOUT PF8 - TIM13_CH1 QUADSPI_ BK1_IO0 - - - - EVENTOUT PF9 - TIM14_CH1 QUADSPI_ BK1_IO1 - - - - EVENTOUT PF10 - QUADSPI_CLK - - SAI4_D3 DCMI_D11 LCD_DE EVENTOUT PF11 - - SAI2_SD_B - - DCMI_D12 LCD_G5 EVENTOUT PF12 --- ETH1_GMII_ RXD4 FMC_A6 - - EVENTOUT PF13 --- ETH1_GMII_ RXD5 FMC_A7 - - EVENTOUT PF14 --- ETH1_GMII_ RXD6 FMC_A8 - - EVENTOUT Port F PF15 - - - ETH1_GMII_ RXD7 FMC_A9 - - EVENTOUT Table 9. Alternate function AF8 to AF15(1) (continued) Port AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 SPI6/SAI2/ USART3/ UART4/5/8/ SDMMC1/2/ SPDIFRX FDCAN1/2/ TIM13/14/ QUADSPI/ SDMMC2/3/ LCD/SPDIFRX SAI2/4/ QUADSPI/ FMC/ SDMMC2/3/ OTG_FS/ OTG_HS DFSDM1/ QUADSPI/ SDMMC1/ MDIOS/ETH1/ DSI SAI4/UART5/ FMC/SDMMC1/ MDIOS UART7/DCMI/ LCD/DSI/RNG UART5/LCD SYS |