| データシートサーチシステム |
|
STM32MP157DAD3T データシート(PDF) 104 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32MP157DAD3T データシート(HTML) 104 Page - STMicroelectronics |
|
104 / 259 page ![]() Table 9. Alternate function AF8 to AF15(1) Port AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 SPI6/SAI2/ USART3/ UART4/5/8/ SDMMC1/2/ SPDIFRX FDCAN1/2/ TIM13/14/ QUADSPI/ SDMMC2/3/ LCD/SPDIFRX SAI2/4/ QUADSPI/ FMC/ SDMMC2/3/ OTG_FS/ OTG_HS DFSDM1/ QUADSPI/ SDMMC1/ MDIOS/ETH1/ DSI SAI4/UART5/ FMC/SDMMC1/ MDIOS UART7/DCMI/ LCD/DSI/RNG UART5/LCD SYS Port A PA0 UART4_TX SDMMC2_CMD SAI2_SD_B ETH1_GMII_ CRS/ ETH1_MII_CRS - - - EVENTOUT PA1 UART4_RX QUADSPI_ BK1_IO3 SAI2_MCLK_B ETH1_GMII_RX _CLK/ ETH1_MII_RX_ CLK/ ETH1_RGMII_ RX_CLK/ ETH1_RMII_ REF_CLK - - LCD_R2 EVENTOUT PA2 SAI2_SCK_B - SDMMC2_ D0DIR ETH1_MDIO MDIOS_MDIO - LCD_R1 EVENTOUT PA3 - LCD_B2 - ETH1_GMII_ COL/ ETH1_MII_COL - - LCD_B5 EVENTOUT PA4 SPI6_NSS - - - SAI4_FS_A DCMI_HSYNC LCD_VSYNC EVENTOUT PA5 SPI6_SCK - - - SAI4_MCLK_A - LCD_R4 EVENTOUT PA6 SPI6_MISO TIM13_CH1 - MDIOS_MDC SAI4_SCK_A DCMI_PIXCLK LCD_G2 EVENTOUT PA7 SPI6_MOSI TIM14_CH1 QUADSPI_CLK ETH1_GMII_RX _DV/ ETH1_MII_RX_ DV/ ETH1_RGMII_ RX_CTL/ ETH1_RMII_ CRS_DV SAI4_SD_A - - EVENTOUT |