| データシートサーチシステム |
|
STM32L552VCU6QTR データシート(PDF) 117 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L552VCU6QTR データシート(HTML) 117 Page - STMicroelectronics |
|
117 / 340 page ![]() - - - C5 - C5 -- 131 - --- B4 132 PG15 I/O FT _s - LPTIM1_OUT, I2C1_SMBA, EVENTOUT - 39 39 54 E6 55 E6 89 C6 132 39 39 55 89 C6 133 PB3 (JTDO/ TRAC ESWO ) I/O FT _a - JTDO/TRACESWO, TIM2_CH2, SPI1_SCK, SPI3_SCK, USART1_RTS/USART 1_DE, CRS_SYNC, SAI1_SCK_B, EVENTOUT COMP2_INM 40 40 55 B6 56 B6 90 B6 133 40 40 56 90 B6 134 PB4 (NJTR ST) I/O FT _fa (3) NJTRST, TIM3_CH1, I2C3_SDA, SPI1_MISO, SPI3_MISO, USART1_CTS/USART 1_NSS, UART5_RTS/UART5_ DE, TSC_G2_IO1, SAI1_MCLK_B, TIM17_BKIN, EVENTOUT COMP2_INP Table 21. STM32L552xx pin definitions (continued) Pin Number Alternate functions Additional functions STM32L552xxxxP STM32L552xxxxQ STM32L552xx |