| データシートサーチシステム |
|
STM32L552VCU6QTR データシート(PDF) 133 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L552VCU6QTR データシート(HTML) 133 Page - STMicroelectronics |
|
133 / 340 page ![]() Port D PD0 - FDCAN1_ RX - - FMC_D2 - - EVENTOUT PD1 - FDCAN1_ TX - - FMC_D3 - - EVENTOUT PD2 UART5_RX TSC_SY NC - - SDMMC1_CMD - - EVENTOUT PD3 - - - - FMC_CLK - - EVENTOUT PD4 - - OCTOSPI1_IO4 - FMC_NOE - - EVENTOUT PD5 - - OCTOSPI1_IO5 - FMC_NWE - - EVENTOUT PD6 - - OCTOSPI1_IO6 - FMC_NWAIT SAI1_SD_A - EVENTOUT PD7 - - OCTOSPI1_IO7 - FMC_NCE/FMC_ NE1 - - EVENTOUT PD8 - - - - FMC_D13 - - EVENTOUT PD9 - - - - FMC_D14 SAI2_MCLK_A - EVENTOUT PD10 - TSC_G6_ IO1 - - FMC_D15 SAI2_SCK_A - EVENTOUT PD11 - TSC_G6_ IO2 - - FMC_A16 SAI2_SD_A LPTIM2_ETR EVENTOUT PD12 - TSC_G6_ IO3 - - FMC_A17 SAI2_FS_A LPTIM2_IN1 EVENTOUT PD13 - TSC_G6_ IO4 - - FMC_A18 - LPTIM2_OUT EVENTOUT PD14 - - - - FMC_D0 - - EVENTOUT PD15 - - - - FMC_D1 - - EVENTOUT Table 23. Alternate function AF8 to AF15(1) (continued) Port AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 UART4/5/LPUA RT1/SDMMC1 FDCAN1/ TSC USB/OCTOSPI1 UCPD1 SDMMC1/COMP1 /2/TIM1/8/FMC SAI1/2/TIM8 TIM2/8/15/16/17/ LPTIM2 EVENTOUT |