| データシートサーチシステム |
|
STM32L552VCU3QTR データシート(PDF) 134 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L552VCU3QTR データシート(HTML) 134 Page - STMicroelectronics |
|
134 / 340 page ![]() Port E PE0 - - - - FMC_NBL0 - TIM16_CH1 EVENTOUT PE1 - - - - FMC_NBL1 - TIM17_CH1 EVENTOUT PE2 - TSC_G7_ IO1 - - FMC_A23 SAI1_MCLK_A - EVENTOUT PE3 - TSC_G7_ IO2 - - FMC_A19 SAI1_SD_B - EVENTOUT PE4 - TSC_G7_ IO3 - - FMC_A20 SAI1_FS_A - EVENTOUT PE5 - TSC_G7_ IO4 - - FMC_A21 SAI1_SCK_A - EVENTOUT PE6 - - - - FMC_A22 SAI1_SD_A - EVENTOUT PE7 - - - - FMC_D4 SAI1_SD_B - EVENTOUT PE8 - - - - FMC_D5 SAI1_SCK_B - EVENTOUT PE9 - - OCTOSPI1_NCLK - FMC_D6 SAI1_FS_B - EVENTOUT PE10 - TSC_G5_ IO1 OCTOSPI1_CLK - FMC_D7 SAI1_MCLK_B - EVENTOUT PE11 - TSC_G5_ IO2 OCTOSPI1_NCS - FMC_D8 - - EVENTOUT PE12 - TSC_G5_ IO3 OCTOSPI1_IO0 - FMC_D9 - - EVENTOUT PE13 - TSC_G5_ IO4 OCTOSPI1_IO1 - FMC_D10 - - EVENTOUT PE14 - - OCTOSPI1_IO2 - FMC_D11 - - EVENTOUT PE15 - - OCTOSPI1_IO3 - FMC_D12 - - EVENTOUT Table 23. Alternate function AF8 to AF15(1) (continued) Port AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 UART4/5/LPUA RT1/SDMMC1 FDCAN1/ TSC USB/OCTOSPI1 UCPD1 SDMMC1/COMP1 /2/TIM1/8/FMC SAI1/2/TIM8 TIM2/8/15/16/17/ LPTIM2 EVENTOUT |