| データシートサーチシステム |
|
STM32L552VCU3QXXX データシート(PDF) 123 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L552VCU3QXXX データシート(HTML) 123 Page - STMicroelectronics |
|
123 / 340 page ![]() Port B PB0 - TIM1_CH2N TIM3_CH3 TIM8_CH2N - SPI1_NSS - USART3_CK PB1 - TIM1_CH3N TIM3_CH4 TIM8_CH3N - - DFSDM1_DATI N0 USART3_RTS_ DE PB2 - LPTIM1_OUT - - I2C3_SMBA - DFSDM1_CKI N0 - PB3 JTDO/TRACE SWO TIM2_CH2 - - - SPI1_SCK SPI3_SCK USART1_RTS_ DE PB4 NJTRST - TIM3_CH1 - I2C3_SDA SPI1_MISO SPI3_MISO USART1_CTS_ NSS PB5 - LPTIM1_IN1 TIM3_CH2 OCTOSPI1_NCLK I2C1_SMBA SPI1_MOSI SPI3_MOSI USART1_CK PB6 - LPTIM1_ETR TIM4_CH1 TIM8_BKIN2 I2C1_SCL I2C4_SCL - USART1_TX PB7 - LPTIM1_IN2 TIM4_CH2 TIM8_BKIN I2C1_SDA I2C4_SDA - USART1_RX PB8 - - TIM4_CH3 SAI1_CK1 I2C1_SCL DFSDM1_CKOU T -- PB9 - IR_OUT TIM4_CH4 SAI1_D2 I2C1_SDA SPI2_NSS - - PB10 - TIM2_CH3 LPTIM3_OUT I2C4_SCL I2C2_SCL SPI2_SCK - USART3_TX PB11 - TIM2_CH4 - I2C4_SDA I2C2_SDA - - USART3_RX PB12 - TIM1_BKIN - TIM1_BKIN I2C2_SMBA SPI2_NSS DFSDM1_DATI N1 USART3_CK PB13 - TIM1_CH1N LPTIM3_IN1 - I2C2_SCL SPI2_SCK DFSDM1_CKI N1 USART3_CTS_ NSS PB14 - TIM1_CH2N LPTIM3_ETR TIM8_CH2N I2C2_SDA SPI2_MISO DFSDM1_DATI N2 USART3_RTS_ DE PB15 RTC_REFIN TIM1_CH3N - TIM8_CH3N - SPI2_MOSI DFSDM1_CKI N2 - Table 22. Alternate function AF0 to AF7(1) (continued) Port AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 SYS_AF TIM1/2/5/8/L PTIM1 TIM1/2/3/4/5/ LPTIM3 SPI2/SAI1/I2C4/ USART2/TIM1/8/ OCTOSPI1 I2C1/2/3/4 SPI1/2/3/I2C4/ DFSDM1/ OCTOSPI1 SPI3/I2C3/DFS DM1/COMP1/ USART1/2/3 |