データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FS500R17OE4D_B81 データシート(PDF) 1 Page - Infineon Technologies AG

部品番号 FS500R17OE4D_B81
部品情報  EconoPACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 3 Diode und PressFIT / NTC
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  INFINEON [Infineon Technologies AG]
ホームページ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

FS500R17OE4D_B81 データシート(HTML) 1 Page - Infineon Technologies AG

  FS500R17OE4D_B81 Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG FS500R17OE4D_B81 Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG FS500R17OE4D_B81 Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG FS500R17OE4D_B81 Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG FS500R17OE4D_B81 Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG FS500R17OE4D_B81 Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG FS500R17OE4D_B81 Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG FS500R17OE4D_B81 Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG FS500R17OE4D_B81 Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 9 page
background image
Datasheet
PleasereadtheImportantNoticeandWarningsattheendofthisdocument
V3.0
www.infineon.com
2019-10-21
FS500R17OE4D_B81
EconoPACK™+ModulmitTrench/FeldstoppIGBT4undEmitterControlled3DiodeundPressFIT/NTC
EconoPACK™+modulewithTrench/FieldstopIGBT4andEmitterControlled3diodeandPressFIT/NTC
VCES = 1700V
IC nom = 500A / ICRM = 1000A
PotentielleAnwendungen
PotentialApplications
Hilfsumrichter
Auxiliaryinverters
Hochleistungsumrichter
Highpowerconverters
Motorantriebe
Motordrives
Windgeneratoren
Windturbines
ElektrischeEigenschaften
ElectricalFeatures
HoheKurzschlussrobustheit
Highshort-circuitcapability
HoheStoßstromfestigkeit
Highsurgecurrentcapability
SehrgroßeRobustheit
Unbeatablerobustness
Tvjop=150°C
Tvjop=150°C
TrenchIGBT4
TrenchIGBT4
MechanischeEigenschaften
MechanicalFeatures
H2SRobustheit
H2Sruggedness
HohemechanischeRobustheit
Highmechanicalrobustness
IntegrierterNTCTemperaturSensor
IntegratedNTCtemperaturesensor
IsolierteBodenplatte
Isolatedbaseplate
PressFITVerbindungstechnik
PressFITcontacttechnology
RoHSkonform
RoHScompliant
ModuleLabelCode
BarcodeCode128
DMX-Code
ContentoftheCode
Digit
ModuleSerialNumber
1-5
ModuleMaterialNumber
6-11
ProductionOrderNumber
12-19
Datecode(ProductionYear)
20-21
Datecode(ProductionWeek)
22-23


同様の部品番号 - FS500R17OE4D_B81

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Infineon Technologies A...
FS500R17OE4DP INFINEON-FS500R17OE4DP Datasheet
752Kb / 9P
   EconoPACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 3 Diode und PressFIT / bereits aufgetragenem Thermal Interface Materia
V3.0 2016-11-08
More results

同様の説明 - FS500R17OE4D_B81

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Infineon Technologies A...
FS225R17OE4 INFINEON-FS225R17OE4 Datasheet
711Kb / 9P
   EconoPACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 3 Diode und PressFIT / NTC
2013-11-05 revision:3.1
FS450R17OE4 INFINEON-FS450R17OE4 Datasheet
702Kb / 9P
   EconoPACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 3 Diode und PressFIT / NTC
2013-11-05 revision:3.0
FS100R07N2E4_B11 INFINEON-FS100R07N2E4_B11 Datasheet
645Kb / 9P
   EconoPACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 3 Diode und PressFIT / NTC
V3.0 2017-04-13
FS300R17OE4 INFINEON-FS300R17OE4 Datasheet
647Kb / 9P
   EconoPACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 3 Diode und PressFIT / NTC
2016-03-02 revision:V3.2
FS500R17OE4D INFINEON-FS500R17OE4D Datasheet
711Kb / 9P
   EconoPACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 3 Diode und PressFIT / NTC
2014-05-12 revision:3.0
FS300R17OE4_B81 INFINEON-FS300R17OE4_B81 Datasheet
600Kb / 9P
   EconoPACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 3 Diode und PressFIT / NTC
V3.0 2019-10-21
FS150R17N3E4_B11 INFINEON-FS150R17N3E4_B11 Datasheet
696Kb / 9P
   EconoPACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled Diode und PressFIT / NTC
2013-11-11 revision:2.0
FS150R17N3E4 INFINEON-FS150R17N3E4 Datasheet
693Kb / 9P
   EconoPACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled Diode und NTC
2013-11-11 revision:2.0
FS100R17N3E4 INFINEON-FS100R17N3E4 Datasheet
691Kb / 9P
   EconoPACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled Diode und NTC
2013-11-11 revision:2.0
FS150R17PE4 INFINEON-FS150R17PE4 Datasheet
1Mb / 9P
   EconoPACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 4 Diode und PressFIT / NTC
2009-11-09 revision:2.0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com