データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

P3032 データシート(PDF) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

部品番号 P3032
部品情報  Wire Wrapping Sleeve, 30-32 AWG
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
ホームページ  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

P3032 データシート(HTML) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  P3032 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
134 Marbledale Road, Tuckahoe, NY 10707 | Tel 914.793.0700 | Fax 914.793.4527 | jonard.com
Premier Tool Manufacturer Since 1958
P3032 - Wire Wrapping Sleeve, 30-32 AWG- Data Sheet
3 inch Wire Wrapping Sleeve. Fully compatible with any make
or model wire wrapping tool. 30-32 AWG. Works with Bit
number(s): SB30MSH-B, WB28SHM, WB3032M, WB3032MIL
MADE FOR LIFE ®
Specifications
Wrap Function
Wrap
For Bit
SB30MSH-B, WB28SHM, WB3032M, WB3032MIL
Length
3” (76.2mm)
Weight
0.059 lbs
UPC No
811490013261


同様の部品番号 - P3032

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Jonard Tools.
P3032INS JONARD-P3032INS Datasheet
3Mb / 52P
Tools for Telecom, Fiber Optics, CATV,Wireless and Electronics Industries
More results

同様の説明 - P3032

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
WB26SM ETC2-WB26SM Datasheet
62Kb / 1P
WIRE WRAPPING BITS & SLEEVES
G100R3278 ETC2-G100R3278 Datasheet
619Kb / 8P
Manual Wire Wrapping Tools Users Guide
logo
Molex Electronics Ltd.
63900-3600 MOLEX11-63900-3600 Datasheet
49Kb / 1P
FineAdjust Applicator, 32-36 AWG Wire
0639004300 MOLEX-0639004300 Datasheet
32Kb / 1P
FineAdjust Applicator, 28-32 AWG Wire
08/25/2022
63900-3300 MOLEX11-63900-3300 Datasheet
49Kb / 1P
FineAdjust Applicator, 32-36 AWG Wire
63900-4300 MOLEX11-63900-4300 Datasheet
49Kb / 1P
FineAdjust Applicator, 28-32 AWG Wire
0639003600 MOLEX-0639003600 Datasheet
32Kb / 1P
FineAdjust Applicator, 32-36 AWG Wire
08/26/2022
0639003300 MOLEX-0639003300 Datasheet
33Kb / 2P
FineAdjust Applicator, 32-36 AWG Wire
08/26/2022
63900-1500 MOLEX11-63900-1500 Datasheet
49Kb / 1P
FineAdjust Applicator, 24-30 AWG Wire
logo
Japan Aviation Electron...
FI-RC3-1A-1E-15000 JAE-FI-RC3-1A-1E-15000 Datasheet
121Kb / 1P
APPLICABLE WIRE: #30~#36 AWG. STANDERD
More results


Html Pages

1


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com