データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1704505 データシート(PDF) 2 Page - PHOENIX CONTACT

部品番号 1704505
部品情報  Pin strip - PST 1,3/ 4-LV-5,0 C3
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
ホームページ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT

1704505 データシート(HTML) 2 Page - PHOENIX CONTACT

  1704505 Datasheet HTML 1Page - PHOENIX CONTACT 1704505 Datasheet HTML 2Page - PHOENIX CONTACT 1704505 Datasheet HTML 3Page - PHOENIX CONTACT 1704505 Datasheet HTML 4Page - PHOENIX CONTACT  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
https://www.phoenixcontact.com/us/products/1704505
08/25/2017   Page 2 / 4
Pin strip - PST 1,3/ 4-LV-5,0 C3 - 1704505
Technical data
General
Rated surge voltage (III/2)
4 kV
Rated surge voltage (II/2)
4 kV
Rated voltage (III/3)
250 V
Rated voltage (III/2)
400 V
Rated voltage (II/2)
400 V
Connection in acc. with standard
EN-VDE
Nominal current IN
13.5 A (depends on the plug used)
Maximum load current
13.5 A (depends on the plug used)
Insulating material
PA
Flammability rating according to UL 94
V0
Color
black
Number of positions
4
Standards and Regulations
Connection in acc. with standard
EN-VDE
CUL
Flammability rating according to UL 94
V0
Environmental Product Compliance
China RoHS
Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e
No hazardous substances above threshold values
Classifications
eCl@ss
eCl@ss 4.0
272607xx
eCl@ss 4.1
27260701
eCl@ss 5.0
27260701
eCl@ss 5.1
27260701
eCl@ss 6.0
27260704
eCl@ss 7.0
27440402
eCl@ss 8.0
27440402
eCl@ss 9.0
27440402
ETIM
ETIM 3.0
EC001121
ETIM 4.0
EC002637
ETIM 5.0
EC002637


同様の部品番号 - 1704505

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
17045 ETC1-17045 Datasheet
120Kb / 1P
   Ceiling Switch, Pull Cord
logo
PHOENIX CONTACT
1704518 PHOENIX-1704518 Datasheet
44Kb / 1P
   PST 1,3/ 5-LV-5,0
1704520 PHOENIX-1704520 Datasheet
98Kb / 5P
   PCB connector - PT 1,5/ 3-PH-5,0 BK
1704521 PHOENIX-1704521 Datasheet
44Kb / 1P
   PST 1,3/ 6-LV-5,0
1704531 PHOENIX-1704531 Datasheet
64Kb / 2P
   Feed-through header - MCDN 1,5/12-G1-3,5 P26 AU THR
More results

同様の説明 - 1704505

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PHOENIX CONTACT
1703057 PHOENIX-1703057 Datasheet
51Kb / 2P
   Pin strip - PST 1,3/ 4-LV-5,0 L18
1845593 PHOENIX-1845593 Datasheet
75Kb / 3P
   Pin strip - PST 1,3/ 3-LV-5,0 R32
08/25/2017
1704482 PHOENIX-1704482 Datasheet
44Kb / 1P
   PST 1,3/ 4-LV-5,0
1705481 PHOENIX-1705481 Datasheet
68Kb / 4P
   Pin strip - PST 1,3/ 4-H-5,0
1990504 PHOENIX-1990504 Datasheet
53Kb / 3P
   Pin strip - PST 1,3/ 4-5,0 L18
1704327 PHOENIX-1704327 Datasheet
103Kb / 4P
   Pin strip - PST 1,3/ 4-LH-5,0
1805643 PHOENIX-1805643 Datasheet
100Kb / 5P
   Pin strip - PST 1,3/ 4-5,0-SF
1704437 PHOENIX-1704437 Datasheet
44Kb / 1P
   PST 1,3/ 2-LV-5,0
1704518 PHOENIX-1704518 Datasheet
44Kb / 1P
   PST 1,3/ 5-LV-5,0
1720314 PHOENIX-1720314 Datasheet
98Kb / 5P
   Pin strip - PST 1,3/ 4-5,0 R56
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com