| データシートサーチシステム |
|
STM32469VG データシート(PDF) 112 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32469VG データシート(HTML) 112 Page - STMicroelectronics |
|
112 / 220 page ![]() Electrical characteristics STM32F469xx 112/220 DS11189 Rev 7 APB1 (up to 45 MHz) TIM2 19.11 17.56 15.33 µA/MHz TIM3 15.62 14.22 12.17 TIM4 16.22 14.64 12.83 TIM5 18.44 16.72 14.00 TIM6 3.18 2.69 2.17 TIM7 3.11 2.56 2.00 TIM12 8.67 7.56 6.50 TIM13 6.11 5.33 4.43 TIM14 6.44 5.61 4.67 PWR 17.44 15.61 13.53 USART2 5.44 4.64 3.93 USART3 5.51 4.72 4.00 UART4 5.22 4.64 3.83 UART5 5.33 4.64 3.83 UART7 5.56 4.78 4.10 UART8 5.24 4.64 3.93 I2C1 4.78 4.08 3.43 I2C2 5.11 4.50 3.73 I2C3 4.78 4.08 3.43 SPI2/I2S2(4) 4.11 3.53 3.00 SPI3/I2S3(4) 4.33 3.67 3.17 CAN1 8.89 7.83 6.87 CAN2 7.22 6.44 5.50 DAC(5) 2.89 2.69 2.40 WWDG 1.73 1.44 1.00 Table 33. Peripheral current consumption (continued) Peripheral IDD(Typ)(1) Unit Scale 1 Scale 2 Scale 3 |