データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1806037 データシート(PDF) 4 Page - PHOENIX CONTACT

部品番号 1806037
部品情報  Photovoltaic connector - PV-FT-CM-C-6-350-BK
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
ホームページ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT

1806037 データシート(HTML) 4 Page - PHOENIX CONTACT

  1806037 Datasheet HTML 1Page - PHOENIX CONTACT 1806037 Datasheet HTML 2Page - PHOENIX CONTACT 1806037 Datasheet HTML 3Page - PHOENIX CONTACT 1806037 Datasheet HTML 4Page - PHOENIX CONTACT 1806037 Datasheet HTML 5Page - PHOENIX CONTACT 1806037 Datasheet HTML 6Page - PHOENIX CONTACT 1806037 Datasheet HTML 7Page - PHOENIX CONTACT  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
https://www.phoenixcontact.com/pi/products/1806037
09/12/2020   Page 4 / 7
Photovoltaic connector - PV-FT-CM-C-6-350-BK - 1806037
Dimensional drawing
Dimension x = cable length
c: panel thickness - plastic: 2 - 6 mm; metal: 2 - 5 mm


同様の部品番号 - 1806037

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PHOENIX CONTACT
1806038 PHOENIX-1806038 Datasheet
103Kb / 6P
Printed-circuit board connector - FRONT-GMSTB 2,5/ 5-STF-7,62
More results

同様の説明 - 1806037

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PHOENIX CONTACT
1621847 PHOENIX-1621847 Datasheet
72Kb / 2P
Photovoltaic connector - PV-FT-CF-C-6-500-BK
1623390 PHOENIX-1623390 Datasheet
80Kb / 3P
Photovoltaic connector - PV-FT-CM-C-6-500-RD
1705996 PHOENIX-1705996 Datasheet
80Kb / 3P
Photovoltaic connector - PV-FT-CM-C-2,5-300-RD
1805135 PHOENIX-1805135 Datasheet
75Kb / 3P
Photovoltaic connector - PV-FT-CF-C-2,5-130-BU
1805148 PHOENIX-1805148 Datasheet
80Kb / 3P
Photovoltaic connector - PV-FT-CM-C-2,5-130-RD
1805164 PHOENIX-1805164 Datasheet
79Kb / 3P
Photovoltaic connector - PV-FT-CM-C-4-130-RD
1805177 PHOENIX-1805177 Datasheet
75Kb / 3P
Photovoltaic connector - PV-FT-CF-C-6-130-BU
1622662 PHOENIX-1622662 Datasheet
79Kb / 4P
Photovoltaic connector - PV-CM-C-HSG
09/12/2020
1805180 PHOENIX-1805180 Datasheet
107Kb / 7P
Photovoltaic connector - PV-FT-CM-C-6-130-RD
09/12/2020
1806024 PHOENIX-1806024 Datasheet
77Kb / 3P
Photovoltaic connector - PV-FT-CF-C-6-350-BK
11/04/2018
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com