データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1953606 データシート(PDF) 7 Page - PHOENIX CONTACT

部品番号 1953606
部品情報  Feed-through header - MCDN 1,5/10-G1-3,5 RNP26THR
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
ホームページ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT

1953606 データシート(HTML) 7 Page - PHOENIX CONTACT

  1953606 Datasheet HTML 1Page - PHOENIX CONTACT 1953606 Datasheet HTML 2Page - PHOENIX CONTACT 1953606 Datasheet HTML 3Page - PHOENIX CONTACT 1953606 Datasheet HTML 4Page - PHOENIX CONTACT 1953606 Datasheet HTML 5Page - PHOENIX CONTACT 1953606 Datasheet HTML 6Page - PHOENIX CONTACT 1953606 Datasheet HTML 7Page - PHOENIX CONTACT  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 7 page
background image
https://www.phoenixcontact.com/pi/products/1953606
09/12/2020   Page 7 / 7
Feed-through header - MCDN 1,5/10-G1-3,5 RNP26THR - 1953606
Accessories
Marker card - SK 3,81/2,8:FORTL.ZAHLEN - 0804109
Marker card, Card, white, labeled, horizontal: consecutive numbers 1 ... 10, 11 ... 20, etc. up to 91 ... (99)100,
mounting type: adhesive, for terminal block width: 3.81 mm, lettering field size: 3.81 x 2.8 mm
 
 
Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel. +49 5235 300
Fax +49 5235 3 41200
http://www.phoenixcontact.com


同様の部品番号 - 1953606

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PHOENIX CONTACT
1953619 PHOENIX-1953619 Datasheet
132Kb / 7P
Feed-through header - MCDN 1,5/11-G1-3,5 RNP26THR
09/12/2020
1953622 PHOENIX-1953622 Datasheet
133Kb / 7P
Feed-through header - MCDN 1,5/12-G1-3,5 RNP26THR
1953635 PHOENIX-1953635 Datasheet
466Kb / 11P
MCDN 1,5/13-G1-3,5 RNP26THR - PCB header
1953648 PHOENIX-1953648 Datasheet
134Kb / 7P
Feed-through header - MCDN 1,5/14-G1-3,5 RNP26THR
1953651 PHOENIX-1953651 Datasheet
133Kb / 7P
Feed-through header - MCDN 1,5/15-G1-3,5 RNP26THR
09/12/2020
More results

同様の説明 - 1953606

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PHOENIX CONTACT
1953703 PHOENIX-1953703 Datasheet
118Kb / 6P
Feed-through header - MCDN 1,5/20-G1-3,5 RNP26THR
1953622 PHOENIX-1953622 Datasheet
133Kb / 7P
Feed-through header - MCDN 1,5/12-G1-3,5 RNP26THR
1953648 PHOENIX-1953648 Datasheet
134Kb / 7P
Feed-through header - MCDN 1,5/14-G1-3,5 RNP26THR
1953567 PHOENIX-1953567 Datasheet
133Kb / 7P
Feed-through header - MCDN 1,5/ 6-G1-3,5 RNP26THR
1953428 PHOENIX-1953428 Datasheet
133Kb / 7P
Feed-through header - MCDN 1,5/ 4-G1-3,5 RNP26THR
1953583 PHOENIX-1953583 Datasheet
133Kb / 7P
Feed-through header - MCDN 1,5/ 8-G1-3,5 RNP26THR
1953554 PHOENIX-1953554 Datasheet
132Kb / 7P
Feed-through header - MCDN 1,5/ 5-G1-3,5 RNP26THR
09/12/2020
1953596 PHOENIX-1953596 Datasheet
132Kb / 7P
Feed-through header - MCDN 1,5/ 9-G1-3,5 RNP26THR
09/12/2020
1953619 PHOENIX-1953619 Datasheet
132Kb / 7P
Feed-through header - MCDN 1,5/11-G1-3,5 RNP26THR
09/12/2020
1953651 PHOENIX-1953651 Datasheet
133Kb / 7P
Feed-through header - MCDN 1,5/15-G1-3,5 RNP26THR
09/12/2020
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com