データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MA2X334 データシート(PDF) 2 Page - Panasonic Semiconductor

部品番号 MA2X334
部品情報  Silicon epitaxial planar type
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
ホームページ  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor

MA2X334 データシート(HTML) 2 Page - Panasonic Semiconductor

  MA2X334 Datasheet HTML 1Page - Panasonic Semiconductor MA2X334 Datasheet HTML 2Page - Panasonic Semiconductor MA2X334 Datasheet HTML 3Page - Panasonic Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Variable Capacitance Diodes
2
MA2X334
CD  VR
IR  Ta
CD  Ta
IF  VF
10
8
7
6
5
4
3
2
1
987 6 54
21
3
11.290
11.459
11.631
11.806
11.983
12.163
12.345
12.530
12.718
C
D(25V)
(pF)
12
4.380
4.446
4.512
4.580
4.649
4.719
4.789
4.861
4.934
5.008
5.083
5.159
5.237
5.315
5.395
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
C
D(17V)
(pF)
0
120
100
80
60
40
20
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
Forward voltage V
F
(V)
Ta
= 60°C
25
°C
− 40°C
10−2
0
40
80
120
160
20
60
100
140
10−1
1
10
102
Ambient temperature T
a
(
°C)
VR
= 30 V
1
100
10
2
20
3
30
5
50
0
8
16
24
32
4
12202836 40
Reverse voltage V
R
(V)
f
= 1 MHz
Ta
= 25°C
0.97
0
20
40
60
80
100
0.98
0.99
1.00
1.01
1.02
1.03
Ambient temperature T
a
(
°C)
VR
= 3 V
10 V
17 V
25 V
f
= 1 MHz
CD rank classification
•MA2X334B
Secondary rank classification
Primary rank classification


同様の部品番号 - MA2X334

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Panasonic Semiconductor
MA2X333 PANASONIC-MA2X333 Datasheet
39Kb / 2P
   N type GaAs epitaxial planar type
MA2X335 PANASONIC-MA2X335 Datasheet
42Kb / 2P
   Silicon epitaxial planar type
MA2X338 PANASONIC-MA2X338 Datasheet
43Kb / 2P
   Silicon epitaxial planar type
MA2X339 PANASONIC-MA2X339 Datasheet
42Kb / 2P
   Silicon epitaxial planar type
More results

同様の説明 - MA2X334

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Panasonic Semiconductor
UP04315 PANASONIC-UP04315 Datasheet
106Kb / 4P
   Silicon NPN epitaxial planar type Silicon PNP epitaxial planar type
MA2SD24 PANASONIC-MA2SD24 Datasheet
77Kb / 3P
   Silicon epitaxial planar type
MA3S795E PANASONIC-MA3S795E Datasheet
46Kb / 2P
   Silicon epitaxial planar type
MA3X075E PANASONIC-MA3X075E Datasheet
41Kb / 2P
   Silicon epitaxial planar type
MA3X199 PANASONIC-MA3X199 Datasheet
46Kb / 2P
   Silicon epitaxial planar type
MA3X789 PANASONIC-MA3X789 Datasheet
45Kb / 2P
   Silicon epitaxial planar type
MA3ZD12 PANASONIC-MA3ZD12 Datasheet
40Kb / 2P
   Silicon epitaxial planar type
MA2Q739 PANASONIC-MA2Q739 Datasheet
44Kb / 2P
   Silicon epitaxial planar type
MA2X073 PANASONIC-MA2X073 Datasheet
39Kb / 2P
   Silicon epitaxial planar type
MA3J142A PANASONIC-MA3J142A Datasheet
47Kb / 2P
   Silicon epitaxial planar type
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com