データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MA2X707 データシート(PDF) 2 Page - Panasonic Semiconductor

部品番号 MA2X707
部品情報  Silicon epitaxial planar type
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
ホームページ  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor

MA2X707 データシート(HTML) 2 Page - Panasonic Semiconductor

  MA2X707 Datasheet HTML 1Page - Panasonic Semiconductor MA2X707 Datasheet HTML 2Page - Panasonic Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Schottky Barrier Diodes (SBD)
2
MA2X707
IF  VF
Ct  VR
IR  VR
VB  C
GC
 P
LOC
10−1
0
0.4
0.8
1.2
2.0
1.6
2.4
1
10
102
103
Forward voltage V
F
(V)
Ta
= 25°C
10−2
0
4
8
12
16
10−1
1
10
102
103
Reverse voltage V
R
(V)
Ta
= 25°C
0.1
10
1
0.2
2
0.3
3
0.5
5
0
8
16
24
32
40
4
12202836
Reverse voltage V
R
(V)
f
= 1 MHz
Ta
= 25°C
0
10
100
200
300
102
103
104
Capacitor capacitance C (pF)
0
10
100
200
300
102
103
104
−24
−20
−10
0
10
20
30
−20
−16
−12
−8
−4
0
Local input power P
LOC
(dBm)
Ta
= 25°C


同様の部品番号 - MA2X707

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Panasonic Semiconductor
MA2X073 PANASONIC-MA2X073 Datasheet
39Kb / 2P
   Silicon epitaxial planar type
MA2X329 PANASONIC-MA2X329 Datasheet
42Kb / 2P
   Silicon epitaxial planar type
MA2X333 PANASONIC-MA2X333 Datasheet
39Kb / 2P
   N type GaAs epitaxial planar type
MA2X334 PANASONIC-MA2X334 Datasheet
45Kb / 3P
   Silicon epitaxial planar type
MA2X335 PANASONIC-MA2X335 Datasheet
42Kb / 2P
   Silicon epitaxial planar type
More results

同様の説明 - MA2X707

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Panasonic Semiconductor
UP04315 PANASONIC-UP04315 Datasheet
106Kb / 4P
   Silicon NPN epitaxial planar type Silicon PNP epitaxial planar type
MA2SD24 PANASONIC-MA2SD24 Datasheet
77Kb / 3P
   Silicon epitaxial planar type
MA3S795E PANASONIC-MA3S795E Datasheet
46Kb / 2P
   Silicon epitaxial planar type
MA3X075E PANASONIC-MA3X075E Datasheet
41Kb / 2P
   Silicon epitaxial planar type
MA3X199 PANASONIC-MA3X199 Datasheet
46Kb / 2P
   Silicon epitaxial planar type
MA3X789 PANASONIC-MA3X789 Datasheet
45Kb / 2P
   Silicon epitaxial planar type
MA3ZD12 PANASONIC-MA3ZD12 Datasheet
40Kb / 2P
   Silicon epitaxial planar type
MA2Q739 PANASONIC-MA2Q739 Datasheet
44Kb / 2P
   Silicon epitaxial planar type
MA2X073 PANASONIC-MA2X073 Datasheet
39Kb / 2P
   Silicon epitaxial planar type
MA2X334 PANASONIC-MA2X334 Datasheet
45Kb / 3P
   Silicon epitaxial planar type
MA3J142A PANASONIC-MA3J142A Datasheet
47Kb / 2P
   Silicon epitaxial planar type
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com