データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MA3X199 データシート(PDF) 2 Page - Panasonic Semiconductor

部品番号 MA3X199
部品情報  Silicon epitaxial planar type
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
ホームページ  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor

MA3X199 データシート(HTML) 2 Page - Panasonic Semiconductor

  MA3X199 Datasheet HTML 1Page - Panasonic Semiconductor MA3X199 Datasheet HTML 2Page - Panasonic Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Switching Diodes
2
MA3X199
IF  VF
Ct  VR
IR  Ta
VF  Ta
IR  VR
10−3
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
10−2
10−1
1
10
102
Forward voltage V
F
(V)
Ta
= 150°C
100
°C
25
°C
− 20°C
10−3
0
40
80
120
160
200
240
10−2
10−1
1
10
102
Reverse voltage V
R
(V)
Ta
= 150°C
25
°C
75
°C
100
°C
0
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
−40
0
40
80
120
160
Ambient temperature T
a
(
°C)
IF
= 100 mA
10 mA
3 mA
0.001
−40
0
40
80
120
160
0.01
0.1
1
10
100
Ambient temperature T
a
(
°C)
100 V
10 V
VR
= 200 V
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
0
40
80
120
160
200
240
Reverse voltage V
R
(V)
f
= 1 MHz
Ta
= 25°C


同様の部品番号 - MA3X199

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Panasonic Semiconductor
MA3X198 PANASONIC-MA3X198 Datasheet
48Kb / 2P
   Silicon epitaxial planar type
MA3X198 PANASONIC-MA3X198 Datasheet
71Kb / 3P
   Silicon epitaxial planar type
More results

同様の説明 - MA3X199

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Panasonic Semiconductor
UP04315 PANASONIC-UP04315 Datasheet
106Kb / 4P
   Silicon NPN epitaxial planar type Silicon PNP epitaxial planar type
MA2SD24 PANASONIC-MA2SD24 Datasheet
77Kb / 3P
   Silicon epitaxial planar type
MA3S795E PANASONIC-MA3S795E Datasheet
46Kb / 2P
   Silicon epitaxial planar type
MA3X075E PANASONIC-MA3X075E Datasheet
41Kb / 2P
   Silicon epitaxial planar type
MA3X789 PANASONIC-MA3X789 Datasheet
45Kb / 2P
   Silicon epitaxial planar type
MA3ZD12 PANASONIC-MA3ZD12 Datasheet
40Kb / 2P
   Silicon epitaxial planar type
MA2Q739 PANASONIC-MA2Q739 Datasheet
44Kb / 2P
   Silicon epitaxial planar type
MA2X073 PANASONIC-MA2X073 Datasheet
39Kb / 2P
   Silicon epitaxial planar type
MA2X334 PANASONIC-MA2X334 Datasheet
45Kb / 3P
   Silicon epitaxial planar type
MA3J142A PANASONIC-MA3J142A Datasheet
47Kb / 2P
   Silicon epitaxial planar type
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com