データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MBT3904L データシート(PDF) 5 Page - AiT Semiconductor Inc.

部品番号 MBT3904L
部品情報  SWITCHING TRANSISTOR NPN TRANSISTOR
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AITSEMI [AiT Semiconductor Inc.]
ホームページ  https://ait-ic.com/
Logo AITSEMI - AiT Semiconductor Inc.

MBT3904L データシート(HTML) 5 Page - AiT Semiconductor Inc.

  MBT3904L Datasheet HTML 1Page - AiT Semiconductor Inc. MBT3904L Datasheet HTML 2Page - AiT Semiconductor Inc. MBT3904L Datasheet HTML 3Page - AiT Semiconductor Inc. MBT3904L Datasheet HTML 4Page - AiT Semiconductor Inc. MBT3904L Datasheet HTML 5Page - AiT Semiconductor Inc. MBT3904L Datasheet HTML 6Page - AiT Semiconductor Inc. MBT3904L Datasheet HTML 7Page - AiT Semiconductor Inc. MBT3904L Datasheet HTML 8Page - AiT Semiconductor Inc. MBT3904L Datasheet HTML 9Page - AiT Semiconductor Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 9 page
background image
AiT Semiconductor Inc.
www.ait-ic.com
MBT3904L
SWITCHING TRANSISTOR
NPN TRANSISTOR
REV1.2
- MAY 2011 RELEASED, JUN 2018 UPDATED -
- 5 -
Figure 7. Storage Time
Figure 8. Fall Time
TYPICAL AUDIO SMALL–SIGNAL CHARACTERISTICS NOISE FIGURE VARIATIONS
(VCE = 5.0Vdc, TA = 25°C, Bandwidth = 1.0Hz)
Figure 9.
Figure 10.
h PARAMETERS (VCE = 10Vdc, f = 1.0kHz, TA = 25°C)
Figure 11. Current Gain
Figure 12. Output Admittance


同様の部品番号 - MBT3904L

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
AiT Semiconductor Inc.
MBT3904D AITSEMI-MBT3904D Datasheet
599Kb / 7P
   DUAL GENERAL PURPOSE TRANSISTORS SWITCHING TRANSISTORS
REV1.0
logo
E-Tech Electronics LTD
MBT3904DW ETL-MBT3904DW Datasheet
720Kb / 10P
   Dual General Purpose Transistors
logo
Weitron Technology
MBT3904DW WEITRON-MBT3904DW Datasheet
244Kb / 7P
   Dual General Purpose Transistor NPNNPN Silicon
logo
AiT Semiconductor Inc.
MBT3904DW AITSEMI-MBT3904DW Datasheet
599Kb / 7P
   DUAL GENERAL PURPOSE TRANSISTORS SWITCHING TRANSISTORS
REV1.0
logo
ON Semiconductor
MBT3904DW1 ONSEMI-MBT3904DW1 Datasheet
102Kb / 8P
   Dual General Purpose Transistors
June, 2015 ??Rev. 11
More results

同様の説明 - MBT3904L

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
AiT Semiconductor Inc.
MBT3904T AITSEMI-MBT3904T Datasheet
1Mb / 10P
   SWITCHING TRANSISTOR NPN TRANSISTOR
REV1.0
MBT2222AL AITSEMI-MBT2222AL Datasheet
832Kb / 9P
   SWITCHING TRANSISTOR NPN TRANSISTOR
REV1.3
MBT5550 AITSEMI-MBT5550 Datasheet
1,016Kb / 7P
   SWITCHING TRANSISTOR NPN TRANSISTOR
REV1.0
logo
Fairchild Semiconductor
2N5772 FAIRCHILD-2N5772 Datasheet
28Kb / 4P
   NPN Switching Transistor
logo
NXP Semiconductors
2N3904 PHILIPS-2N3904 Datasheet
45Kb / 8P
   NPN switching transistor
1999 Apr 23
BFX85 PHILIPS-BFX85 Datasheet
56Kb / 8P
   NPN switching transistor
1997 Apr 22
PMBT4401 PHILIPS-PMBT4401 Datasheet
46Kb / 8P
   NPN switching transistor
1999 Apr 15
PMST3904 PHILIPS-PMST3904 Datasheet
47Kb / 8P
   NPN switching transistor
1999 Apr 22
PZT2222A PHILIPS-PZT2222A Datasheet
46Kb / 8P
   NPN switching transistor
1999 Apr 14
2N3904 PHILIPS-2N3904_04 Datasheet
55Kb / 7P
   NPN switching transistor
2004 Oct 11
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com