データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BTN8962 データシート(PDF) 91 Page - Infineon Technologies AG

部品番号 BTN8962
部品情報  High Current PN Half Bridge
PDF  94 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  INFINEON [Infineon Technologies AG]
ホームページ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

BTN8962 データシート(HTML) 91 Page - Infineon Technologies AG

Back Button BTN8962 Datasheet HTML 86Page - Infineon Technologies AG BTN8962 Datasheet HTML 87Page - Infineon Technologies AG BTN8962 Datasheet HTML 88Page - Infineon Technologies AG BTN8962 Datasheet HTML 89Page - Infineon Technologies AG BTN8962 Datasheet HTML 90Page - Infineon Technologies AG BTN8962 Datasheet HTML 91Page - Infineon Technologies AG BTN8962 Datasheet HTML 92Page - Infineon Technologies AG BTN8962 Datasheet HTML 93Page - Infineon Technologies AG BTN8962 Datasheet HTML 94Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 91 / 94 page
background image
Table 13
Thermal RC-network resistor values for BTN8980/82 (continued)
Parameter
1s0p
2s2p
300 mm²
600 mm²
R10
0.697554
0.0136973
0.843804
0.729177
R11
0.457247
0.800679
0.0121925
0.527079
R12
3.16907
0.309781
0.0990132
0.729318
R13
0.863968
608.83
4.30397
0.308658
R14
122.484
743.102
993.339
108.893
R15
0.922458
0.943908
1.03571
0.725828
R16
63.0068
28.9428
23.0979
13.6581
R17
16.2261
14.9297
20.1678
13.6112
R18
14.9109
0.01
18.7873
15.8732
R19
269.376
711.221
999.114
998.955
R20
31.986
15.9504
33.3671
24.8793
R21
14.5539
11.788
2.37429
2.66703
R22
19.4019
24.147
18.495
13.1898
R23
15.6402
1.70354
20.424
20.3062
R25
0.0102647
0.0180739
0.0147595
0.0992122
R26
5.9597
2.67745
2.46301
2.16571
Table 14
Thermal RC-network capacitor values for BTN8980/82
Parameter
1s0p
2s2p
300 mm²
600 mm²
C1
0.0109887
0.0122742
0.0117668
0.0114942
C2
4.38961E-06
1.75918E-06
1.13147E-05
0.00010077
C3
0.00361686
0.00382319
0.00452151
0.00335106
C4
0.00117385
0.00118004
0.0011766
0.00117587
C5
0.0144137
0.400558
0.186452
0.249974
C6
0.064702
0.0424699
0.0426304
0.0280119
C7
0.124171
0.0566395
0.407592
0.66619
C8
0.0184178
0.840657
0.061641
0.224521
C10
0.127647
0.0215798
0.0135012
0.130117
C11
0.219454
0.965128
0.201947
0.289226
C12
0.0757321
0.0222976
0.280791
0.460985
C13
0.0020413
0.00210601
0.00223527
0.0013234
C14
0.0489809
0.0743878
0.105303
0.018626
C15
0.28671
0.102
0.411468
0.464271
C16
0.00598831
0.0157598
0.00766389
0.00254175
BTN8960 /62 /80 /82
High Current PN Half Bridge
Thermal Performance
Application Note
91
Rev. 0.6
2017-02-21


同様の部品番号 - BTN8962

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Infineon Technologies A...
BTN8962TA INFINEON-BTN8962TA Datasheet
1Mb / 26P
High Current PN Half Bridge
Rev. 1.0, 2013-05-17
More results

同様の説明 - BTN8962

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Infineon Technologies A...
BTN7930 INFINEON-BTN7930 Datasheet
784Kb / 28P
High Current PN Half Bridge NovalithIC
Rev. 1.1, Nov. 2007
BTN7970 INFINEON-BTN7970 Datasheet
780Kb / 28P
High Current PN Half Bridge NovalithIC
Rev. 1.1, Nov. 2007
BTN7975B INFINEON-BTN7975B Datasheet
709Kb / 26P
High Current PN Half Bridge NovalithIC
Rev. 1.0, March 2009
BTN7933B INFINEON-BTN7933B Datasheet
737Kb / 26P
High Current PN Half Bridge NovalithIC
Rev. 1.0, Sept. 2009
BTN7963B INFINEON-BTN7963B Datasheet
735Kb / 26P
High Current PN Half Bridge NovalithIC
Rev. 1.0, Sept. 2009
BTN7973B INFINEON-BTN7973B Datasheet
735Kb / 26P
High Current PN Half Bridge NovalithIC
Rev. 1.0, Sept. 2009
logo
Fairchild Semiconductor
FAN7093 FAIRCHILD-FAN7093_12 Datasheet
766Kb / 14P
High-Current PN Half-Bridge Driver
logo
Infineon Technologies A...
BTN8960TAAUMA1 INFINEON-BTN8960TAAUMA1 Datasheet
1Mb / 27P
High Current PN Half Bridge NovalithIC?
Rev. 1.0, 2013-01-31
BTN8982TA INFINEON-BTN8982TA Datasheet
1Mb / 26P
High Current PN Half Bridge
Rev. 1.0, 2013-05-17
BTN8962TA INFINEON-BTN8962TA Datasheet
1Mb / 26P
High Current PN Half Bridge
Rev. 1.0, 2013-05-17
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com