データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BTN8962 データシート(PDF) 92 Page - Infineon Technologies AG

部品番号 BTN8962
部品情報  High Current PN Half Bridge
Download  94 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  INFINEON [Infineon Technologies AG]
ホームページ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

BTN8962 データシート(HTML) 92 Page - Infineon Technologies AG

Back Button BTN8962 Datasheet HTML 86Page - Infineon Technologies AG BTN8962 Datasheet HTML 87Page - Infineon Technologies AG BTN8962 Datasheet HTML 88Page - Infineon Technologies AG BTN8962 Datasheet HTML 89Page - Infineon Technologies AG BTN8962 Datasheet HTML 90Page - Infineon Technologies AG BTN8962 Datasheet HTML 91Page - Infineon Technologies AG BTN8962 Datasheet HTML 92Page - Infineon Technologies AG BTN8962 Datasheet HTML 93Page - Infineon Technologies AG BTN8962 Datasheet HTML 94Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 92 / 94 page
background image
Table 14
Thermal RC-network capacitor values for BTN8980/82 (continued)
Parameter
1s0p
2s2p
300 mm²
600 mm²
C17
0.000668051
0.171968
0.0555266
0.0541936
C18
0.801461
3.05061
1.75168
0.000842353
C19
0.00214924
4.84858
0.365562
0.0312806
C20
5.63547
6.30449
2.98494
7.0397
C23
0.348292
0.184817
0.3862
0.261893
C24
0.0995441
0.242926
0.180138
0.116301
BTN8960 /62 /80 /82
High Current PN Half Bridge
Thermal Performance
Application Note
92
Rev. 0.6
2017-02-21


同様の部品番号 - BTN8962

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Infineon Technologies A...
BTN8962TA INFINEON-BTN8962TA Datasheet
1Mb / 26P
   High Current PN Half Bridge
Rev. 1.0, 2013-05-17
More results

同様の説明 - BTN8962

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Infineon Technologies A...
BTN8982TA INFINEON-BTN8982TA Datasheet
1Mb / 26P
   High Current PN Half Bridge
Rev. 1.0, 2013-05-17
BTN8962TA INFINEON-BTN8962TA Datasheet
1Mb / 26P
   High Current PN Half Bridge
Rev. 1.0, 2013-05-17
BTN7975B INFINEON-BTN7975B Datasheet
709Kb / 26P
   High Current PN Half Bridge NovalithIC
Rev. 1.0, March 2009
BTN7970 INFINEON-BTN7970 Datasheet
780Kb / 28P
   High Current PN Half Bridge NovalithIC
Rev. 1.1, Nov. 2007
logo
Fairchild Semiconductor
FAN7093 FAIRCHILD-FAN7093_12 Datasheet
766Kb / 14P
   High-Current PN Half-Bridge Driver
logo
Infineon Technologies A...
BTN8960TAAUMA1 INFINEON-BTN8960TAAUMA1 Datasheet
1Mb / 27P
   High Current PN Half Bridge NovalithIC?
Rev. 1.0, 2013-01-31
BTN7973B INFINEON-BTN7973B Datasheet
735Kb / 26P
   High Current PN Half Bridge NovalithIC
Rev. 1.0, Sept. 2009
BTN7933B INFINEON-BTN7933B Datasheet
737Kb / 26P
   High Current PN Half Bridge NovalithIC
Rev. 1.0, Sept. 2009
BTN7963B INFINEON-BTN7963B Datasheet
735Kb / 26P
   High Current PN Half Bridge NovalithIC
Rev. 1.0, Sept. 2009
BTN7930 INFINEON-BTN7930 Datasheet
784Kb / 28P
   High Current PN Half Bridge NovalithIC
Rev. 1.1, Nov. 2007
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com