データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2547025 データシート(PDF) 1 Page - Alpha Wire

部品番号 2547025
部品情報  Customer Specification
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ALPHAWIRE [Alpha Wire]
ホームページ  http://www.alphawire.com
Logo ALPHAWIRE - Alpha Wire

2547025 データシート(HTML) 1 Page - Alpha Wire

  2547025 Datasheet HTML 1Page - Alpha Wire 2547025 Datasheet HTML 2Page - Alpha Wire 2547025 Datasheet HTML 3Page - Alpha Wire 2547025 Datasheet HTML 4Page - Alpha Wire  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
Customer Specification
PART NO. 25470/25
Construction
Alpha Wire | 711 Lidgerwood Avenue, Elizabeth, NJ 07207
Tel: 1-800-52 ALPHA (25742), Web: www.alphawire.com
Diameters (In)
1) Component 1
25 X 1 COND
a) Conductor
20 (7/28) AWG Tinned Copper
0.038
b) Insulation
0.016" Wall, Nom. PVC
0.070
(1) Color Code
Alpha Wire Color Code D
Cond
Color
Cond
Color
Cond
Color
1
BLACK
10
SLATE
19
WHITE/YELLOW
2
RED
11
PINK
20
WHITE/BLUE
3
WHITE
12
TAN
21
WHITE/BROWN
4
GREEN
13
RED/GREEN
22
WHITE/ORANGE
5
ORANGE
14
RED/YELLOW
23
WHITE/SLATE
6
BLUE
15
RED/BLACK
24
WHITE/VIOLET
7
BROWN
16
WHITE/BLACK
25
WHITE/BLACK/R
ED
8
YELLOW
17
WHITE/RED
9
VIOLET
18
WHITE/GREEN
2) Cable Assembly
25 Components Cabled
a) Twists:
1.9 Twists/foot (min)
b) Orientation:
Components to be arranged from
INSIDE LAYER to OUTSIDE LAYER
c) Core Wrap
Nonwoven Polyester Tape, 20%
Overlap, Min.
3) Shield:
Alum/Mylar Tape, 20% Overlap, Min.
a) Foil Direction
Foil Facing In
b) Drain Wire
20 (7/28) AWG Tinned Copper
4) Jacket
0.032" Wall, Nom.,Polyurethane
0.492 (0.513 Max.)


同様の部品番号 - 2547025

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Alpha Wire
25470 ALPHAWIRE-25470 Datasheet
93Kb / 4P
   Customer Specification
1/10/2023
25470-20 ALPHAWIRE-25470-20 Datasheet
395Kb / 4P
   20 (7/28) AWG Tinned Copper
25470/15 ALPHAWIRE-25470/15 Datasheet
98Kb / 4P
   Customer Specification
12/5/2022
25470/20 ALPHAWIRE-25470/20 Datasheet
395Kb / 4P
   20 (7/28) AWG Tinned Copper
25470/30 ALPHAWIRE-25470/30 Datasheet
93Kb / 5P
   Customer Specification
1/10/2023
More results

同様の説明 - 2547025

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Alpha Wire
5650B2008 ALPHAWIRE-5650B2008 Datasheet
107Kb / 4P
   Customer Specification
9159 ALPHAWIRE-9159 Datasheet
106Kb / 4P
   Customer Specification
9848 ALPHAWIRE-9848 Datasheet
106Kb / 4P
   Customer Specification
FIT-260-34 ALPHAWIRE-FIT-260-34 Datasheet
106Kb / 4P
   Customer Specification
FIT-221-116 ALPHAWIRE-FIT-221-116 Datasheet
112Kb / 4P
   Customer Specification
FIT-321V-34 ALPHAWIRE-FIT-321V-34 Datasheet
106Kb / 4P
   Customer Specification
CAP-22 ALPHAWIRE-CAP-22 Datasheet
106Kb / 4P
   Customer Specification
1604 ALPHAWIRE-1604_14 Datasheet
106Kb / 4P
   Customer Specification
FIT-295-18 ALPHAWIRE-FIT-295-18 Datasheet
107Kb / 4P
   Customer Specification
FIT-321-18 ALPHAWIRE-FIT-321-18 Datasheet
106Kb / 4P
   Customer Specification
FIT-350-316 ALPHAWIRE-FIT-350-316 Datasheet
107Kb / 4P
   Customer Specification
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com