データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1408741 データシート(PDF) 1 Page - PHOENIX CONTACT

部品番号 1408741
部品情報  Network cable - NBC-M12MRD/ 0,5-93E/M12MRD US
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
ホームページ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT

1408741 データシート(HTML) 1 Page - PHOENIX CONTACT

  1408741 Datasheet HTML 1Page - PHOENIX CONTACT 1408741 Datasheet HTML 2Page - PHOENIX CONTACT 1408741 Datasheet HTML 3Page - PHOENIX CONTACT 1408741 Datasheet HTML 4Page - PHOENIX CONTACT 1408741 Datasheet HTML 5Page - PHOENIX CONTACT 1408741 Datasheet HTML 6Page - PHOENIX CONTACT 1408741 Datasheet HTML 7Page - PHOENIX CONTACT 1408741 Datasheet HTML 8Page - PHOENIX CONTACT 1408741 Datasheet HTML 9Page - PHOENIX CONTACT  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 9 page
background image
Please be informed that the data shown in this PDF document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user
documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid.
Network cable, Ethernet CAT5 (100 Mbps), 4-position, PUR halogen-free, water blue RAL 5021,
shielded, Plug angled M12 / IP67, coding: D, on Plug angled M12 / IP67, coding: D, cable length:
0.5 m
Commercial Data
Item number
1408741
Packing unit
1 pc
Minimum order quantity
1 pc
Note
Made to Order (non-returnable)
Sales Key
B22
Product Key
BF1IHA
GTIN
4046356828659
Weight per Piece (including packing)
50.5 g
Weight per Piece (excluding packing)
22.22 g
Customs tariff number
85444210
Country of origin
US
Network cable - NBC-M12MRD/ 0,5-93E/M12MRD US
1408741
https://www.phoenixcontact.com/us/products/1408741
Jan 11, 2023, 2:42 AM
Page 1 (9)


同様の部品番号 - 1408741

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PHOENIX CONTACT
1408742 PHOENIX-1408742 Datasheet
407Kb / 11P
   Network cable - NBC-M12MRD/ 0,5-93E/R4AC US
1408743 PHOENIX-1408743 Datasheet
372Kb / 10P
   Network cable - NBC-M12MS/ 5,0-94B US
1408744 PHOENIX-1408744 Datasheet
139Kb / 9P
   Network cable - NBC-MS/ 10,0-94B SCO US
09/11/2020
1408745 PHOENIX-1408745 Datasheet
372Kb / 10P
   Network cable - NBC- 5,0-94B/FS SCO US
1408746 PHOENIX-1408746 Datasheet
372Kb / 10P
   NBC- 10,0-94B/FS SCO US - Network cable
More results

同様の説明 - 1408741

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PHOENIX CONTACT
1405868 PHOENIX-1405868 Datasheet
310Kb / 9P
   Network cable - NBC-M12MRD-M12MRD US/93E/...
Jan 11, 2023
1408742 PHOENIX-1408742 Datasheet
407Kb / 11P
   Network cable - NBC-M12MRD/ 0,5-93E/R4AC US
1405871 PHOENIX-1405871 Datasheet
309Kb / 9P
   NBC-M12MRD US/93E/... - Network cable
1408734 PHOENIX-1408734 Datasheet
359Kb / 10P
   Network cable - NBC-M12MRD/ 5,0-93E US
1408735 PHOENIX-1408735 Datasheet
359Kb / 10P
   Network cable - NBC-M12MRD/10,0-93E US
1405869 PHOENIX-1405869 Datasheet
346Kb / 10P
   NBC-M12MRD-M12FRD US/93E/... - Network cable
1192144 PHOENIX-1192144 Datasheet
356Kb / 9P
   NBC-M12MRD/ 0,5-93F/M12MRD - Network cable
1406122 PHOENIX-1406122 Datasheet
408Kb / 11P
   Network cable - NBC-M12MRD/ 2,0-93E/R4AC US
Jan 11, 2023
1406124 PHOENIX-1406124 Datasheet
343Kb / 10P
   NBC-M12MRD/ 2,0-93E/M12FRD US - Network cable
1192132 PHOENIX-1192132 Datasheet
449Kb / 10P
   NBC-M12MRD/ 0,5-93F/R4AC - Network cable
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com