データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

725411-2MAC データシート(PDF) 5 Page - Japan Automatic Machine Co., Ltd.

部品番号 725411-2MAC
部品情報  2 Rectangular Connectors - Housings Receptacle White 0.098" (2.50mm)
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  JAM [Japan Automatic Machine Co., Ltd.]
ホームページ  https://www.jam-net.co.jp/eng/
Logo JAM - Japan Automatic Machine Co., Ltd.

725411-2MAC データシート(HTML) 5 Page - Japan Automatic Machine Co., Ltd.

  725411-2MAC Datasheet HTML 1Page - Japan Automatic Machine Co., Ltd. 725411-2MAC Datasheet HTML 2Page - Japan Automatic Machine Co., Ltd. 725411-2MAC Datasheet HTML 3Page - Japan Automatic Machine Co., Ltd. 725411-2MAC Datasheet HTML 4Page - Japan Automatic Machine Co., Ltd. 725411-2MAC Datasheet HTML 5Page - Japan Automatic Machine Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
RMH
Wire to Wire
Connector
195
極 数
Pole No.
製品番号
Product No.
A
B
材 質
Material
2
RM25-02S
2.5
5.9
PBT GF入
(PBT with GF)
UL94 V-0
3
RM25-03S
5.0
8.4
4
RM25-04S
7.5
10.9
5
RM25-05S
10.0
13.4
6
RM25-06S
12.5
15.9
7
RM25-07S
15.0
18.4
8
RM25-08S
17.5
20.9
9
RM25-09S
20.0
23.4
10
RM25-10S
22.5
25.9
11
RM25-11S
25.0
28.4
12
RM25-12S
27.5
30.9
13
RM25-13S
30.0
33.4
g
n
i
s
u
o
H
G
U
L
P
G
U
L
P
SMH25-※※○○□□
A
極数【Pole No.】
A
02……2極【Poles】
13……13極【Poles】
B 製品種別【Kinds】
HG……PLUGハウジング【PLUG Housing】
B
C
g
n
i
s
u
o
H
C
E
R
C
E
R
RMH25-※※○○□□
A
極数【Pole No.】
A
02……2極【Poles】
13……13極【Poles】
B 製品種別【Kinds】
k
c
o
l
l
e
n
a
p
o
n
,
g
n
i
s
u
o
H
C
E
R
C
E
R
M
k
c
o
l
l
e
n
a
p
h
ti
w
,
g
n
i
s
u
o
H
C
E
R
C
E
R
P
M
B
C
極数【Pole No.】
r
e
n
i
a
t
e
R
RM25-※※S
A
A
02……2極【Poles】
13……13極【Poles】
C
GY …… 灰【Gray】
YG …… 若草【Yellowish Green】
YL …… 黄【Yellow】
OR …… 橙【Orange】
BW …… 茶【Brown】
無表示【No display】
  …… 白【White】
RE …… 赤【Red】
PK …… 桃【Pink】
BR …… 紫【Purple】
BL …… 青【Blue】
GR …… 緑【Green】
BK …… 黒【Black】
LY …… 蛍光黄【Fluorescence Yellow】
LP …… 蛍光桃【Fluorescence Pink】
LO …… 蛍光橙【Fluorescence Orange】
色記号【Color】
C
GY …… 灰【Gray】
YG …… 若草【Yellowish Green】
YL …… 黄【Yellow】
OR …… 橙【Orange】
BW …… 茶【Brown】
無表示【No display】
  …… 白【White】
RE …… 赤【Red】
PK …… 桃【Pink】
BR …… 紫【Purple】
BL …… 青【Blue】
GR …… 緑【Green】
BK …… 黒【Black】
LY …… 蛍光黄【Fluorescence Yellow】
LP …… 蛍光桃【Fluorescence Pink】
LO …… 蛍光橙【Fluorescence Orange】
(UNIT:mm)
B
A
リテーナ 
RETAINER
品番構成 
PRODUCT NO.
1000
個数/袋
Quantity/Bag


同様の部品番号 - 725411-2MAC

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Japan Automatic Machine...
7254112MAC033-200 JAM-7254112MAC033-200 Datasheet
119Kb / 4P
Connector Wire Jumper For RMH Series
2022.10.27
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com