データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

V3-4A-E2-5M-PUR データシート(PDF) 1 Page - Pepperl+Fuchs Inc.

部品番号 V3-4A-E2-5M-PUR
部品情報  Splitter box M8
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PF [Pepperl+Fuchs Inc.]
ホームページ  https://www.pepperl-fuchs.com/
Logo PF - Pepperl+Fuchs Inc.

V3-4A-E2-5M-PUR データシート(HTML) 1 Page - Pepperl+Fuchs Inc.

  V3-4A-E2-5M-PUR Datasheet HTML 1Page - Pepperl+Fuchs Inc. V3-4A-E2-5M-PUR Datasheet HTML 2Page - Pepperl+Fuchs Inc. V3-4A-E2-5M-PUR Datasheet HTML 3Page - Pepperl+Fuchs Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
Splitter box M8
V3-4A-E2-5M-PUR
< Flat housing
< LED indicator for module supply and I/O status
< Degree of protection IP67
< Suitable for drag chains and abrasion resistant
Splitter box 4 x M8 single allocation, with trunk cable
Dimensions
24.3
85.5
57
11
22
ø4.2
ø4.2
Technical Data
General specifications
Connector 1
Connection
socket
Construction type
4x M8
Locking
screw connection
Number of pins
3
Coding
A-coded
Connector 2
Connection
cable end
UL File Number
E223772
Indicators/operating means
LED green
supply voltage each module
LED yellow
I/O status indication
Electrical specifications
Operating voltage
UB
24 V DC, max. 30 V DC
Operating current
IB
≤ 5 mA per channel indication element
1
Germany: +49 621 776 1111
Pepperl+Fuchs Group
Refer to "General Notes Relating to Pepperl+Fuchs Product Information".
USA: +1 330 486 0001
Singapore: +65 6779 9091
www.pepperl-fuchs.com
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
fa-info@de.pepperl-fuchs.com


同様の部品番号 - V3-4A-E2-5M-PUR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Pepperl+Fuchs Inc.
V3-4A-E2-V19 PF-V3-4A-E2-V19 Datasheet
691Kb / 3P
Splitter box M8
2021-02-12
More results

同様の説明 - V3-4A-E2-5M-PUR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Pepperl+Fuchs Inc.
VAZ-T1-FK-2M-PUR-V3-WR PF-VAZ-T1-FK-2M-PUR-V3-WR Datasheet
146Kb / 1P
AS-Interface splitter box
VAZ-T1-FK-G10-2M-PUR PF-VAZ-T1-FK-G10-2M-PUR Datasheet
473Kb / 2P
AS-Interface splitter box
VAZ-T1-FK-G10-5M-PUR PF-VAZ-T1-FK-G10-5M-PUR Datasheet
473Kb / 2P
AS-Interface splitter box
VAZ-T1-FK-V1 PF-VAZ-T1-FK-V1 Datasheet
82Kb / 1P
AS-Interface splitter box
VAZ-T1-FK-W-PG7 PF-VAZ-T1-FK-W-PG7 Datasheet
131Kb / 1P
AS-Interface splitter box
VAZ-2T1-FK-G10-2M-PUR PF-VAZ-2T1-FK-G10-2M-PUR Datasheet
453Kb / 2P
AS-Interface splitter box
2021-09-17
V3-4A-E2-V19 PF-V3-4A-E2-V19 Datasheet
691Kb / 3P
Splitter box M8
2021-02-12
V3-6A-E2-V19 PF-V3-6A-E2-V19 Datasheet
668Kb / 3P
Splitter box M8
2021-02-12 Date
V3-8A-E2-10M-PUR PF-V3-8A-E2-10M-PUR Datasheet
265Kb / 3P
Splitter box M8
2021-02-12
V3-8A-E2-5M-PUR PF-V3-8A-E2-5M-PUR Datasheet
265Kb / 3P
Splitter box M8
2021-02-12
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com