データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1408742 データシート(PDF) 2 Page - PHOENIX CONTACT

部品番号 1408742
部品情報  Network cable - NBC-M12MRD/ 0,5-93E/R4AC US
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
ホームページ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT

1408742 データシート(HTML) 2 Page - PHOENIX CONTACT

  1408742 Datasheet HTML 1Page - PHOENIX CONTACT 1408742 Datasheet HTML 2Page - PHOENIX CONTACT 1408742 Datasheet HTML 3Page - PHOENIX CONTACT 1408742 Datasheet HTML 4Page - PHOENIX CONTACT 1408742 Datasheet HTML 5Page - PHOENIX CONTACT 1408742 Datasheet HTML 6Page - PHOENIX CONTACT 1408742 Datasheet HTML 7Page - PHOENIX CONTACT 1408742 Datasheet HTML 8Page - PHOENIX CONTACT 1408742 Datasheet HTML 9Page - PHOENIX CONTACT Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 11 page
background image
Technical Data
Product properties
Product type
Data cable preassembled
Number of positions
4
Application
Standard, U.S. cables
Shielded
yes
Coding
D - data
Interfaces
Bus system
Ethernet
Signal type/category
Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps
LED signaling
Status display
No
Status display present
No
Electrical properties
48 V AC
Nominal voltage UN
60 V DC
Nominal current IN
1 A
Transmission medium
Copper
Material specifications
Material of grip body
TPU, hardly inflammable, self-extinguishing
Contact material
CuSn
Contact surface material
Ni/Au
Contact carrier material
TPU GF
Material for screw connection
Zinc die-cast, nickel-plated
Housing material
Plastic
Connector
Connection 1
Type
Plug angled M12 / IP67
Coding type
D (Data)
Degree of protection
IP67
Connection 2
Type
Plug straight RJ45 / IP20
Cable / line
Cable length
0.5 m
Ethernet flexible CAT5, 2-pair [93E]
Network cable - NBC-M12MRD/ 0,5-93E/R4AC US
1408742
https://www.phoenixcontact.com/us/products/1408742
Feb 10, 2023, 7:11 AM
Page 2 (11)


同様の部品番号 - 1408742

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PHOENIX CONTACT
1408741 PHOENIX-1408741 Datasheet
311Kb / 9P
   Network cable - NBC-M12MRD/ 0,5-93E/M12MRD US
Jan 11, 2023
1408743 PHOENIX-1408743 Datasheet
372Kb / 10P
   Network cable - NBC-M12MS/ 5,0-94B US
1408744 PHOENIX-1408744 Datasheet
139Kb / 9P
   Network cable - NBC-MS/ 10,0-94B SCO US
09/11/2020
1408745 PHOENIX-1408745 Datasheet
372Kb / 10P
   Network cable - NBC- 5,0-94B/FS SCO US
1408746 PHOENIX-1408746 Datasheet
372Kb / 10P
   NBC- 10,0-94B/FS SCO US - Network cable
More results

同様の説明 - 1408742

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PHOENIX CONTACT
1408741 PHOENIX-1408741 Datasheet
311Kb / 9P
   Network cable - NBC-M12MRD/ 0,5-93E/M12MRD US
Jan 11, 2023
1406122 PHOENIX-1406122 Datasheet
408Kb / 11P
   Network cable - NBC-M12MRD/ 2,0-93E/R4AC US
Jan 11, 2023
1405868 PHOENIX-1405868 Datasheet
310Kb / 9P
   Network cable - NBC-M12MRD-M12MRD US/93E/...
Jan 11, 2023
1408733 PHOENIX-1408733 Datasheet
456Kb / 11P
   Network cable - NBC-M12MSD/ 0,5-93E/R4AC US
Jan 11, 2023
1405871 PHOENIX-1405871 Datasheet
309Kb / 9P
   NBC-M12MRD US/93E/... - Network cable
1408734 PHOENIX-1408734 Datasheet
359Kb / 10P
   Network cable - NBC-M12MRD/ 5,0-93E US
1408735 PHOENIX-1408735 Datasheet
359Kb / 10P
   Network cable - NBC-M12MRD/10,0-93E US
1405869 PHOENIX-1405869 Datasheet
346Kb / 10P
   NBC-M12MRD-M12FRD US/93E/... - Network cable
1192132 PHOENIX-1192132 Datasheet
449Kb / 10P
   NBC-M12MRD/ 0,5-93F/R4AC - Network cable
1405872 PHOENIX-1405872 Datasheet
455Kb / 11P
   NBC-M12MSD-R4AC US/93E/... - Network cable
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com