| データシートサーチシステム |
|
STM32U545CE データシート(PDF) 125 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32U545CE データシート(HTML) 125 Page - STMicroelectronics |
|
125 / 283 page ![]() PB0 - - OCTOSPI1_IO1 LPGPIO1_P9 COMP1_OUT AUDIOCLK - EVENTOUT PB1 LPUART1_ RTS_DE - OCTOSPI1_IO0 LPGPIO1_P3 - - LPTIM2_IN1 EVENTOUT PB2 - - OCTOSPI1_DQS - - - - EVENTOUT PB3 - - CRS_SYNC LPGPIO1_P11 - SAI1_SCK_B - EVENTOUT PB4 UART5_RTS_DE TSC_G2_IO1 DCMI_D12/ PSSI_D12 LPGPIO1_P12 - SAI1_MCLK_B TIM17_BKIN EVENTOUT PB5 UART5_CTS TSC_G2_IO2 DCMI_D10/ PSSI_D10 - - SAI1_SD_B TIM16_BKIN EVENTOUT PB6 - TSC_G2_IO3 DCMI_D5/PSSI_D5 - - SAI1_FS_B TIM16_CH1N EVENTOUT PB7 UART4_CTS TSC_G2_IO4 DCMI_VSYNC/ PSSI_RDY - - - TIM17_CH1N EVENTOUT PB8 SDMMC1_CKIN FDCAN1_RX DCMI_D6/PSSI_D6 - SDMMC1_D4 SAI1_MCLK_A TIM16_CH1 EVENTOUT PB9 SDMMC1_CDIR FDCAN1_TX DCMI_D7/PSSI_D7 - SDMMC1_D5 SAI1_FS_A TIM17_CH1 EVENTOUT PB10 LPUART1_RX TSC_SYNC OCTOSPI1_CLK LPGPIO1_P4 COMP1_OUT SAI1_SCK_A - EVENTOUT PB11 LPUART1_TX - OCTOSPI1_NCS - - - - EVENTOUT PB12 LPUART1_ RTS_DE TSC_G1_IO1 OCTOSPI1_NCLK - - - TIM15_BKIN EVENTOUT PB13 LPUART1_CTS TSC_G1_IO2 - - - - TIM15_CH1N EVENTOUT PB14 - TSC_G1_IO3 - - - - TIM15_CH1 EVENTOUT PB15 - - - - - - TIM15_CH2 EVENTOUT Table 29. Alternate function AF8 to AF15(1) (continued) Port AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 LPUART1/ SDMMC1/ UART4/5 CAN1/ TSC CRS/DCMI/ OCTOSPI/ USB LPGPIO1 COMP1/ SDMMC1/ SYS_AF LPTIM2/4/ SAI1 LPTIM2/3/ TIM2/15/16/17 EVENTOUT |