| データシートサーチシステム |
|
STM32U595AI データシート(PDF) 145 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32U595AI データシート(HTML) 145 Page - STMicroelectronics |
|
145 / 377 page ![]() 57 91 D6 134 A9 A9 C6 C18 B5 57 91 D6 135 C6 PB5 I/O FT_havc - LPTIM1_IN1, TIM3_CH2, OCTOSPIM_P1_NCLK , I2C1_SMBA, SPI1_MOSI, SPI3_MOSI(boot), USART1_CK, UART5_CTS, TSC_G2_IO2, DCMI_D10/PSSI_D10, COMP2_OUT, SAI1_SD_B, TIM16_BKIN, EVENTOUT UCPD1_ DBCC1, WKUP6 58 92 A5 135 E9 D8 B5 A18 A4 58 92 A5 136 B5 PB6 I/O FT_fa - LPTIM1_ETR, TIM4_CH1, TIM8_BKIN2, I2C1_SCL(boot), I2C4_SCL, MDF1_SDI5, USART1_TX, TSC_G2_IO3, DCMI_D5/PSSI_D5, SAI1_FS_B, TIM16_CH1N, EVENTOUT COMP2_ INP2, WKUP3 Table 26. STM32U59xxx pin/ball definitions(1) (continued) (continued) Pin number Pin name (function after reset) Alternate functions Additional functions |