| データシートサーチシステム |
|
STM32U535NET3QTR データシート(PDF) 122 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32U535NET3QTR データシート(HTML) 122 Page - STMicroelectronics |
|
122 / 278 page ![]() PC0 LPUART1_RX - - - SDMMC1_D5 - LPTIM2_IN1 EVENTOUT PC1 LPUART1_TX - OCTOSPI1_IO4 - - SAI1_SD_A - EVENTOUT PC2 - - OCTOSPI1_IO5 LPGPIO1_P5 - - - EVENTOUT PC3 - - OCTOSPI1_IO6 - - SAI1_SD_A LPTIM2_ETR EVENTOUT PC4 - - OCTOSPI1_IO7 - - - - EVENTOUT PC5 - - - - - - - EVENTOUT PC6 SDMMC1_D0DIR TSC_G4_IO1 DCMI_D0/PSSI_D0 - SDMMC1_D6 - - EVENTOUT PC7 SDMMC1_D123D IR TSC_G4_IO2 DCMI_D1/PSSI_D1 - SDMMC1_D7 - LPTIM2_CH2 EVENTOUT PC8 - TSC_G4_IO3 DCMI_D2/PSSI_D2 - SDMMC1_D0 - LPTIM3_CH1 EVENTOUT PC9 - TSC_G4_IO4 USB_NOE - SDMMC1_D1 - LPTIM3_CH2 EVENTOUT PC10 UART4_TX TSC_G3_IO2 DCMI_D8/PSSI_D8 LPGPIO1_P8 SDMMC1_D2 - - EVENTOUT PC11 UART4_RX TSC_G3_IO3 DCMI_D4/PSSI_D4 - SDMMC1_D3 - - EVENTOUT PC12 UART5_TX TSC_G3_IO4 DCMI_D9/PSSI_D9 LPGPIO1_P10 SDMMC1_CK - - EVENTOUT PC13 - - - - - - - EVENTOUT PC14 - - - - - - - EVENTOUT PC15 - - - - - - - EVENTOUT Table 28. Alternate function AF8 to AF15(1) (continued) Port AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 LPUART1/ SDMMC1/ UART4/5 CAN1/ TSC CRS/DCMI/ OCTOSPI/ USB LPGPIO1 COMP1/ SDMMC1/ SYS_AF LPTIM2/4/ SAI1 LPTIM2/3/ TIM2/15/16/17 EVENTOUT |