データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1393492 データシート(PDF) 2 Page - PHOENIX CONTACT

部品番号 1393492
部品情報  Patch cable - NBC-R4ACB/3,0-94B/R4ACB
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
ホームページ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT

1393492 データシート(HTML) 2 Page - PHOENIX CONTACT

  1393492 Datasheet HTML 1Page - PHOENIX CONTACT 1393492 Datasheet HTML 2Page - PHOENIX CONTACT 1393492 Datasheet HTML 3Page - PHOENIX CONTACT  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Technical Data
Product properties
Product type
Data cable preassembled
Number of positions
8
Locking type
Locking clips
Shielded
yes
Cable outlet
bottom
Insulation characteristics
Overvoltage category
I
Degree of pollution
2
Electrical properties
Rated voltage (III/2)
72 V
Rated current
1.75 A
Insulation resistance
> 1 TΩ
Contact resistance
< 20 mΩ
Material specifications
Flammability rating according to UL 94
V0
Contact material
CuSn6
Contact surface material
Ni/Au
Contact carrier material
PC
Dimensions
Width
13.8 mm
Height
34.8 mm
Length
34 mm
Connector
Connection 1
Shielded
yes
Insertion/withdrawal cycles
≥ 750
Degree of protection
IP20
Connection 2
Shielded
yes
Insertion/withdrawal cycles
≥ 750
Cable / line
Cable length
2.00 m
Environmental and real-life conditions
Patch cable - NBC-R4ACB/3,0-94B/R4ACB
1393492
https://www.phoenixcontact.com/us/products/1393492
Feb 10, 2023, 8:10 AM
Page 2 (3)


同様の部品番号 - 1393492

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PHOENIX CONTACT
1393494 PHOENIX-1393494 Datasheet
225Kb / 6P
NBC-R4ACB/5,0-94B/R4ACB - Patch cable
1393496 PHOENIX-1393496 Datasheet
173Kb / 3P
Patch cable - NBC-R4ACB/20,0-94B/OE
More results

同様の説明 - 1393492

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PHOENIX CONTACT
1113215 PHOENIX-1113215 Datasheet
175Kb / 4P
Patch cable - NBC-R4ACB/3,0-93K/OE
1113217 PHOENIX-1113217 Datasheet
177Kb / 4P
Patch cable - NBC-R4ACB/5,0-93B/R4ACB
1113276 PHOENIX-1113276 Datasheet
176Kb / 4P
Patch cable - NBC-R4ACB/0,5-93K/R4ACB
1113303 PHOENIX-1113303 Datasheet
177Kb / 4P
Patch cable - NBC-R4ACB/2,0-93B/R4ACB
1113314 PHOENIX-1113314 Datasheet
177Kb / 4P
Patch cable - NBC-R4ACB/0,3-93B/R4ACB
1247649 PHOENIX-1247649 Datasheet
343Kb / 11P
Patch cable - NBC-R4ACB-R4ACB-PN4/.../...
1393496 PHOENIX-1393496 Datasheet
173Kb / 3P
Patch cable - NBC-R4ACB/20,0-94B/OE
1426671 PHOENIX-1426671 Datasheet
177Kb / 4P
Patch cable - NBC-R4ACB/3,0-93K/R4ACB
1113275 PHOENIX-1113275 Datasheet
220Kb / 5P
NBC-R4ACB/1,0-93K/R4ACB - Patch cable
1393494 PHOENIX-1393494 Datasheet
225Kb / 6P
NBC-R4ACB/5,0-94B/R4ACB - Patch cable
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com