データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1406120 データシート(PDF) 8 Page - PHOENIX CONTACT

部品番号 1406120
部品情報  NBC- 2,0-94B/FS SCO US - Network cable
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
ホームページ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT

1406120 データシート(HTML) 8 Page - PHOENIX CONTACT

Back Button 1406120 Datasheet HTML 2Page - PHOENIX CONTACT 1406120 Datasheet HTML 3Page - PHOENIX CONTACT 1406120 Datasheet HTML 4Page - PHOENIX CONTACT 1406120 Datasheet HTML 5Page - PHOENIX CONTACT 1406120 Datasheet HTML 6Page - PHOENIX CONTACT 1406120 Datasheet HTML 7Page - PHOENIX CONTACT 1406120 Datasheet HTML 8Page - PHOENIX CONTACT 1406120 Datasheet HTML 9Page - PHOENIX CONTACT 1406120 Datasheet HTML 10Page - PHOENIX CONTACT  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 10 page
background image
Approvals
UL Recognized
Approval ID: FILE E 335024
Nominal Voltage UN
Nominal Current IN
Cross Section AWG
Cross Section mm2
30 V
1.5 A
-
-
EAC
Approval ID: RU D-DE.HB35.B.00387
NBC- 2,0-94B/FS SCO US - Network cable
1406120
https://www.phoenixcontact.com/us/products/1406120
Apr 7, 2023, 5:35 AM
Page 8 (10)


同様の部品番号 - 1406120

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Turck, Inc.
1406120 TURCK-1406120 Datasheet
202Kb / 2P
   Inductive Sensor – Ring Sensor
11/07/2023
More results

同様の説明 - 1406120

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PHOENIX CONTACT
1406119 PHOENIX-1406119 Datasheet
465Kb / 11P
   NBC-MS/ 2,0-94B/FS SCO US - Network cable
1407440 PHOENIX-1407440 Datasheet
956Kb / 28P
   NBC- 2,0-94B/FS SCO - Network cable
1407456 PHOENIX-1407456 Datasheet
705Kb / 18P
   NBC-FS/ 2,0-94B/R4RC SCO - Network cable
1407452 PHOENIX-1407452 Datasheet
638Kb / 17P
   NBC-FS/ 2,0-94B/R4MC SCO - Network cable
1408746 PHOENIX-1408746 Datasheet
372Kb / 10P
   NBC- 10,0-94B/FS SCO US - Network cable
1407444 PHOENIX-1407444 Datasheet
608Kb / 16P
   Network cable - NBC-FS/ 2,0-94B/R4AC SCO
1407460 PHOENIX-1407460 Datasheet
708Kb / 19P
   NBC-FS/ 2,0-94B/R4QC SCO - Network cable
1408745 PHOENIX-1408745 Datasheet
372Kb / 10P
   Network cable - NBC- 5,0-94B/FS SCO US
1406121 PHOENIX-1406121 Datasheet
373Kb / 10P
   Network cable - NBC-M12MS/ 2,0-94B US
Jan 11, 2023
1406116 PHOENIX-1406116 Datasheet
372Kb / 10P
   NBC-M12MR/ 2,0-94B US - Network cable
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com