データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1407462 データシート(PDF) 5 Page - PHOENIX CONTACT

部品番号 1407462
部品情報  NBC-FS/10,0-94B/R4QC SCO - Network cable
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
ホームページ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT

1407462 データシート(HTML) 5 Page - PHOENIX CONTACT

  1407462 Datasheet HTML 1Page - PHOENIX CONTACT 1407462 Datasheet HTML 2Page - PHOENIX CONTACT 1407462 Datasheet HTML 3Page - PHOENIX CONTACT 1407462 Datasheet HTML 4Page - PHOENIX CONTACT 1407462 Datasheet HTML 5Page - PHOENIX CONTACT 1407462 Datasheet HTML 6Page - PHOENIX CONTACT 1407462 Datasheet HTML 7Page - PHOENIX CONTACT 1407462 Datasheet HTML 8Page - PHOENIX CONTACT 1407462 Datasheet HTML 9Page - PHOENIX CONTACT Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 18 page
background image
25 dB (at 20 МHz)
23.6 dB (at 31.25 МHz)
21.5 dB (at 62.5 МHz)
20.1 dB (at 100 MHz)
3.2 dB (with 1 MHz)
6 dB (at 4 МHz)
9.5 dB (at 10 MHz)
12.1 dB (at 16 MHz)
13.6 dB (at 20 МHz)
17.1 dB (at 31.25 МHz)
24.8 dB (at 62.5 МHz)
Shield attenuation
32 dB (at 100 MHz)
Halogen-free
according to IEC 60754-1
Flame resistance
according to IEC 60332-1-2
Resistance to oil
in accordance with EN 60811-2-1
-40 °C ... 80 °C (cable, fixed installation)
Ambient temperature (operation)
-20 °C ... 80 °C (Cable, flexible installation)
Ambient temperature (installation)
-20 °C ... 80 °C
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
IP65 (M12 connector)
IP67 (M12 connector)
Degree of protection
IP67 (RJ45 connector)
-25 °C ... 90 °C (M12 connector)
Ambient temperature (operation)
-40 °C ... 70 °C (RJ45 connector)
Standards and regulations
M12
Standards/specifications
IEC 61076-2-101
NBC-FS/10,0-94B/R4QC SCO - Network cable
1407462
https://www.phoenixcontact.com/us/products/1407462
Jul 11, 2023, 5:05 AM
Page 5 (18)


同様の部品番号 - 1407462

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PHOENIX CONTACT
1407460 PHOENIX-1407460 Datasheet
708Kb / 19P
   NBC-FS/ 2,0-94B/R4QC SCO - Network cable
1407461 PHOENIX-1407461 Datasheet
708Kb / 19P
   NBC-FS/ 5,0-94B/R4QC SCO - Network cable
1407463 PHOENIX-1407463 Datasheet
208Kb / 14P
   Network cable - NBC-MS/ 1,0-94B/FS SCO
09/11/2020
1407465 PHOENIX-1407465 Datasheet
685Kb / 19P
   NBC-MS/ 5,0-94B/FS SCO - Network cable
1407466 PHOENIX-1407466 Datasheet
208Kb / 14P
   Network cable - NBC-MS/10,0-94B/FS SCO
09/11/2020
More results

同様の説明 - 1407462

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PHOENIX CONTACT
1407433 PHOENIX-1407433 Datasheet
709Kb / 19P
   NBC-MS/10,0-94B/R4QC SCO - Network cable
1407442 PHOENIX-1407442 Datasheet
956Kb / 28P
   NBC-10,0-94B/FS SCO - Network cable
1407461 PHOENIX-1407461 Datasheet
708Kb / 19P
   NBC-FS/ 5,0-94B/R4QC SCO - Network cable
1407459 PHOENIX-1407459 Datasheet
706Kb / 18P
   NBC-FS/ 1,0-94B/R4QC SCO - Network cable
1407460 PHOENIX-1407460 Datasheet
708Kb / 19P
   NBC-FS/ 2,0-94B/R4QC SCO - Network cable
1408967 PHOENIX-1408967 Datasheet
395Kb / 10P
   NBC-R4QC/10,0-94B/R4QC - Network cable
1407466 PHOENIX-1407466 Datasheet
208Kb / 14P
   Network cable - NBC-MS/10,0-94B/FS SCO
09/11/2020
1408746 PHOENIX-1408746 Datasheet
372Kb / 10P
   NBC- 10,0-94B/FS SCO US - Network cable
1407458 PHOENIX-1407458 Datasheet
705Kb / 18P
   NBC-FS/10,0-94B/R4RC SCO - Network cable
1407446 PHOENIX-1407446 Datasheet
607Kb / 16P
   Network cable - NBC-FS/10,0-94B/R4AC SCO
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com