データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1408951 データシート(PDF) 2 Page - PHOENIX CONTACT

部品番号 1408951
部品情報  NBC-R4AC/2,0-94B/R4AC - Network cable
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
ホームページ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT

1408951 データシート(HTML) 2 Page - PHOENIX CONTACT

  1408951 Datasheet HTML 1Page - PHOENIX CONTACT 1408951 Datasheet HTML 2Page - PHOENIX CONTACT 1408951 Datasheet HTML 3Page - PHOENIX CONTACT 1408951 Datasheet HTML 4Page - PHOENIX CONTACT 1408951 Datasheet HTML 5Page - PHOENIX CONTACT 1408951 Datasheet HTML 6Page - PHOENIX CONTACT 1408951 Datasheet HTML 7Page - PHOENIX CONTACT 1408951 Datasheet HTML 8Page - PHOENIX CONTACT 1408951 Datasheet HTML 9Page - PHOENIX CONTACT Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 10 page
background image
Technical Data
Product properties
Product type
Data cable preassembled
Sensor type
Ethernet
Number of positions
8
No. of cable outlets
1
Shielded
yes
Cable outlet
straight
Insulation characteristics
Degree of pollution
2
Signaling
Status display
No
Status display present
No
Electrical properties
Rated voltage (III/3)
72 V (DC)
Nominal voltage UN
48 V
Nominal current IN
1 A
Transmission medium
Copper
Transmission characteristics (category)
CAT5 (IEC 11801:2002)
Transmission speed
1 Gbps
Wave impedance
100 Ω
Mechanical properties
Mechanical data
Insertion/withdrawal cycles
≥ 750
Insertion force per signal contact
50.00 N
Extraction force per signal contact
30 N
Material specifications
Flammability rating according to UL 94
V2
Outer sheath, material
PUR
Conductor material
Bare Cu litz wires
Dimensions
Dimensional drawing
Width
13.4 mm
NBC-R4AC/2,0-94B/R4AC - Network cable
1408951
https://www.phoenixcontact.com/us/products/1408951
Jul 7, 2023, 6:13 AM
Page 2 (10)


同様の部品番号 - 1408951

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PHOENIX CONTACT
1408950 PHOENIX-1408950 Datasheet
383Kb / 10P
   NBC-R4AC/1,0-94B/R4AC - Network cable
1408952 PHOENIX-1408952 Datasheet
383Kb / 10P
   NBC-R4AC/5,0-94B/R4AC - Network cable
1408953 PHOENIX-1408953 Datasheet
339Kb / 8P
   Network cable - NBC-R4AC/10,0-94B/R4AC
1408954 PHOENIX-1408954 Datasheet
400Kb / 10P
   NBC-R4MC/5,0-94B/R4MC - Network cable
1408955 PHOENIX-1408955 Datasheet
404Kb / 10P
   NBC-R4MC/1,0-94B/R4MC - Network cable
More results

同様の説明 - 1408951

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PHOENIX CONTACT
1414428 PHOENIX-1414428 Datasheet
404Kb / 10P
   NBC-R4AC/2,0-94B/R4RC - Network cable
1407415 PHOENIX-1407415 Datasheet
611Kb / 17P
   NBC-MS/ 2,0-94B/R4AC SCO - Network cable
1408953 PHOENIX-1408953 Datasheet
339Kb / 8P
   Network cable - NBC-R4AC/10,0-94B/R4AC
1403929 PHOENIX-1403929 Datasheet
275Kb / 8P
   Network cable - NBC-R4AC/2,0-94Z/R4AC
Jan 11, 2023
1408934 PHOENIX-1408934 Datasheet
372Kb / 10P
   NBC-R4AC/2,0-93E/R4AC - Network cable
1408952 PHOENIX-1408952 Datasheet
383Kb / 10P
   NBC-R4AC/5,0-94B/R4AC - Network cable
1408950 PHOENIX-1408950 Datasheet
383Kb / 10P
   NBC-R4AC/1,0-94B/R4AC - Network cable
1407444 PHOENIX-1407444 Datasheet
608Kb / 16P
   Network cable - NBC-FS/ 2,0-94B/R4AC SCO
1406117 PHOENIX-1406117 Datasheet
470Kb / 11P
   Network cable - NBC-M12MS/ 2,0-94B/R4AC US
1405856 PHOENIX-1405856 Datasheet
422Kb / 11P
   Network cable - NBC-M12MR-R4AC US/94B/...
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com