データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1431270 データシート(PDF) 3 Page - PHOENIX CONTACT

部品番号 1431270
部品情報  SAC-4P-M12MS/ 1,0-960/M12FS VA - Bus system cable
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
ホームページ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT

1431270 データシート(HTML) 3 Page - PHOENIX CONTACT

  1431270 Datasheet HTML 1Page - PHOENIX CONTACT 1431270 Datasheet HTML 2Page - PHOENIX CONTACT 1431270 Datasheet HTML 3Page - PHOENIX CONTACT 1431270 Datasheet HTML 4Page - PHOENIX CONTACT 1431270 Datasheet HTML 5Page - PHOENIX CONTACT 1431270 Datasheet HTML 6Page - PHOENIX CONTACT 1431270 Datasheet HTML 7Page - PHOENIX CONTACT 1431270 Datasheet HTML 8Page - PHOENIX CONTACT 1431270 Datasheet HTML 9Page - PHOENIX CONTACT Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 15 page
background image
Contact material
CuSn
Contact surface material
Ni/Au
Contact carrier material
TPU GF
Material for screw connection
Stainless steel
Connection data
Pin assignment
1 (Plug) | BU (DATA-) | 1 (Socket)
2 (Plug) | OG (DATA+) | 2 (Socket)
Contact | Color (signal designation) | Contact (optional)
3 (Plug) | SR (shield) | 3 (Socket)
Connector
Connection 1
Type
Plug straight M12
Number of positions
3
Coding type
A (Standard)
Number of positions
3
Connection 2
Type
Socket straight M12
Number of positions
3
Coding type
A (Standard)
Number of positions
3
Cable/line
Cable length
1 m
FOUNDATION Fieldbus orange [960]
Dimensional drawing
Cable weight
56.552 kg/km
Number of positions
2
Shielded
yes
Cable type
FOUNDATION Fieldbus orange [960]
Conductor structure
2xAWG18/7 + 1xAWG20/7
Signal speed
0.66 c
Conductor structure signal line
7x 0.40 mm
AWG signal line
18
SAC-4P-M12MS/ 1,0-960/M12FS VA - Bus system
cable
1431270
https://www.phoenixcontact.com/us/products/1431270
Jul 11, 2023, 4:58 AM
Page 3 (15)


同様の部品番号 - 1431270

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Heyco.
14312 HEYCO-14312 Datasheet
77Kb / 1P
   Push Latches
logo
PHOENIX CONTACT
1431212 PHOENIX-1431212 Datasheet
530Kb / 14P
   SAC-4P- 2,0-960/M12FS VA - Bus system cable
1431225 PHOENIX-1431225 Datasheet
530Kb / 14P
   SAC-4P- 5,0-960/M12FS VA - Bus system cable
1431238 PHOENIX-1431238 Datasheet
501Kb / 14P
   SAC-4P-10,0-960/M12FS VA - Bus system cable
1431241 PHOENIX-1431241 Datasheet
530Kb / 14P
   SAC-4P-15,0-960/M12FS VA - Bus system cable
More results

同様の説明 - 1431270

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PHOENIX CONTACT
1431267 PHOENIX-1431267 Datasheet
614Kb / 15P
   SAC-4P-M12MS/ 0,5-960/M12FS VA - Bus system cable
1431283 PHOENIX-1431283 Datasheet
616Kb / 16P
   SAC-4P-M12MS/ 2,0-960/M12FS VA - Bus system cable
1431306 PHOENIX-1431306 Datasheet
616Kb / 16P
   SAC-4P-M12MS/10,0-960/M12FS VA - Bus system cable
1431296 PHOENIX-1431296 Datasheet
173Kb / 12P
   Bus system cable - SAC-4P-M12MS/ 5,0-960/M12FS VA
09/11/2020
1431212 PHOENIX-1431212 Datasheet
530Kb / 14P
   SAC-4P- 2,0-960/M12FS VA - Bus system cable
1431241 PHOENIX-1431241 Datasheet
530Kb / 14P
   SAC-4P-15,0-960/M12FS VA - Bus system cable
1431238 PHOENIX-1431238 Datasheet
501Kb / 14P
   SAC-4P-10,0-960/M12FS VA - Bus system cable
1558425 PHOENIX-1558425 Datasheet
424Kb / 10P
   SAC-4P-M12MS/ 1,0-990/M12FS - Bus system cable
1431225 PHOENIX-1431225 Datasheet
530Kb / 14P
   SAC-4P- 5,0-960/M12FS VA - Bus system cable
1431186 PHOENIX-1431186 Datasheet
535Kb / 14P
   SAC-4P-M12MS/ 5,0-960 VA - Bus system cable
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com