データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1431270 データシート(PDF) 1 Page - PHOENIX CONTACT

部品番号 1431270
部品情報  SAC-4P-M12MS/ 1,0-960/M12FS VA - Bus system cable
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
ホームページ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT

1431270 データシート(HTML) 1 Page - PHOENIX CONTACT

  1431270 Datasheet HTML 1Page - PHOENIX CONTACT 1431270 Datasheet HTML 2Page - PHOENIX CONTACT 1431270 Datasheet HTML 3Page - PHOENIX CONTACT 1431270 Datasheet HTML 4Page - PHOENIX CONTACT 1431270 Datasheet HTML 5Page - PHOENIX CONTACT 1431270 Datasheet HTML 6Page - PHOENIX CONTACT 1431270 Datasheet HTML 7Page - PHOENIX CONTACT 1431270 Datasheet HTML 8Page - PHOENIX CONTACT 1431270 Datasheet HTML 9Page - PHOENIX CONTACT Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 15 page
background image
Please be informed that the data shown in this PDF document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user
documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid.
Bus system cable, FOUNDATION Fieldbus (31.25 kbps), 3-position, shielded, Plug straight M12,
coding: A, on Socket straight M12, coding: A, cable length: 1 m
Commercial Data
Item number
1431270
Packing unit
1 pc
Minimum order quantity
1 pc
Sales Key
BF04
Product Key
BF1CCG
Catalog Page
Page 435 (C-2-2019)
GTIN
4046356431750
Weight per Piece (including packing)
96 g
Weight per Piece (excluding packing)
96 g
Customs tariff number
85444290
Country of origin
PL
SAC-4P-M12MS/ 1,0-960/M12FS VA - Bus system
cable
1431270
https://www.phoenixcontact.com/us/products/1431270
Jul 11, 2023, 4:58 AM
Page 1 (15)


同様の部品番号 - 1431270

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Heyco.
14312 HEYCO-14312 Datasheet
77Kb / 1P
Push Latches
logo
PHOENIX CONTACT
1431212 PHOENIX-1431212 Datasheet
530Kb / 14P
SAC-4P- 2,0-960/M12FS VA - Bus system cable
1431225 PHOENIX-1431225 Datasheet
530Kb / 14P
SAC-4P- 5,0-960/M12FS VA - Bus system cable
1431238 PHOENIX-1431238 Datasheet
501Kb / 14P
SAC-4P-10,0-960/M12FS VA - Bus system cable
1431241 PHOENIX-1431241 Datasheet
530Kb / 14P
SAC-4P-15,0-960/M12FS VA - Bus system cable
More results

同様の説明 - 1431270

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PHOENIX CONTACT
1431296 PHOENIX-1431296 Datasheet
173Kb / 12P
Bus system cable - SAC-4P-M12MS/ 5,0-960/M12FS VA
09/11/2020
1558425 PHOENIX-1558425 Datasheet
424Kb / 10P
SAC-4P-M12MS/ 1,0-990/M12FS - Bus system cable
1431186 PHOENIX-1431186 Datasheet
535Kb / 14P
SAC-4P-M12MS/ 5,0-960 VA - Bus system cable
1431225 PHOENIX-1431225 Datasheet
530Kb / 14P
SAC-4P- 5,0-960/M12FS VA - Bus system cable
1431267 PHOENIX-1431267 Datasheet
614Kb / 15P
SAC-4P-M12MS/ 0,5-960/M12FS VA - Bus system cable
1431212 PHOENIX-1431212 Datasheet
530Kb / 14P
SAC-4P- 2,0-960/M12FS VA - Bus system cable
1431241 PHOENIX-1431241 Datasheet
530Kb / 14P
SAC-4P-15,0-960/M12FS VA - Bus system cable
1431283 PHOENIX-1431283 Datasheet
616Kb / 16P
SAC-4P-M12MS/ 2,0-960/M12FS VA - Bus system cable
1431306 PHOENIX-1431306 Datasheet
616Kb / 16P
SAC-4P-M12MS/10,0-960/M12FS VA - Bus system cable
1431238 PHOENIX-1431238 Datasheet
501Kb / 14P
SAC-4P-10,0-960/M12FS VA - Bus system cable
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com