データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1431270 データシート(PDF) 12 Page - PHOENIX CONTACT

部品番号 1431270
部品情報  SAC-4P-M12MS/ 1,0-960/M12FS VA - Bus system cable
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
ホームページ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT

1431270 データシート(HTML) 12 Page - PHOENIX CONTACT

Back Button 1431270 Datasheet HTML 7Page - PHOENIX CONTACT 1431270 Datasheet HTML 8Page - PHOENIX CONTACT 1431270 Datasheet HTML 9Page - PHOENIX CONTACT 1431270 Datasheet HTML 10Page - PHOENIX CONTACT 1431270 Datasheet HTML 11Page - PHOENIX CONTACT 1431270 Datasheet HTML 12Page - PHOENIX CONTACT 1431270 Datasheet HTML 13Page - PHOENIX CONTACT 1431270 Datasheet HTML 14Page - PHOENIX CONTACT 1431270 Datasheet HTML 15Page - PHOENIX CONTACT  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 15 page
background image
SAC-4P-M12MR-M12FR FF VA/... - Bus system cable
1431393
https://www.phoenixcontact.com/us/products/1431393
Bus system cable, FOUNDATION Fieldbus (31.25 kbps), 3-position, Variable
cable type, shielded, Plug angled M12, coding: A, on Socket angled M12,
coding: A, cable length: Free input (0.2 ... 40.0 m), High-grade steel knurl
TSD 04 SAC - Torque screwdriver
1208429
https://www.phoenixcontact.com/us/products/1208429
Torque screwdriver, with preset torque of 0.4 Nm and 4 mm hexagonal drive for
M12 connectors
SAC-4P-M12MS/ 1,0-960/M12FS VA - Bus system
cable
1431270
https://www.phoenixcontact.com/us/products/1431270
Jul 11, 2023, 4:58 AM
Page 12 (15)


同様の部品番号 - 1431270

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Heyco.
14312 HEYCO-14312 Datasheet
77Kb / 1P
   Push Latches
logo
PHOENIX CONTACT
1431212 PHOENIX-1431212 Datasheet
530Kb / 14P
   SAC-4P- 2,0-960/M12FS VA - Bus system cable
1431225 PHOENIX-1431225 Datasheet
530Kb / 14P
   SAC-4P- 5,0-960/M12FS VA - Bus system cable
1431238 PHOENIX-1431238 Datasheet
501Kb / 14P
   SAC-4P-10,0-960/M12FS VA - Bus system cable
1431241 PHOENIX-1431241 Datasheet
530Kb / 14P
   SAC-4P-15,0-960/M12FS VA - Bus system cable
More results

同様の説明 - 1431270

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PHOENIX CONTACT
1431267 PHOENIX-1431267 Datasheet
614Kb / 15P
   SAC-4P-M12MS/ 0,5-960/M12FS VA - Bus system cable
1431283 PHOENIX-1431283 Datasheet
616Kb / 16P
   SAC-4P-M12MS/ 2,0-960/M12FS VA - Bus system cable
1431306 PHOENIX-1431306 Datasheet
616Kb / 16P
   SAC-4P-M12MS/10,0-960/M12FS VA - Bus system cable
1431296 PHOENIX-1431296 Datasheet
173Kb / 12P
   Bus system cable - SAC-4P-M12MS/ 5,0-960/M12FS VA
09/11/2020
1431212 PHOENIX-1431212 Datasheet
530Kb / 14P
   SAC-4P- 2,0-960/M12FS VA - Bus system cable
1431241 PHOENIX-1431241 Datasheet
530Kb / 14P
   SAC-4P-15,0-960/M12FS VA - Bus system cable
1431238 PHOENIX-1431238 Datasheet
501Kb / 14P
   SAC-4P-10,0-960/M12FS VA - Bus system cable
1558425 PHOENIX-1558425 Datasheet
424Kb / 10P
   SAC-4P-M12MS/ 1,0-990/M12FS - Bus system cable
1431225 PHOENIX-1431225 Datasheet
530Kb / 14P
   SAC-4P- 5,0-960/M12FS VA - Bus system cable
1431186 PHOENIX-1431186 Datasheet
535Kb / 14P
   SAC-4P-M12MS/ 5,0-960 VA - Bus system cable
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com