データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1407390 データシート(PDF) 3 Page - PHOENIX CONTACT

部品番号 1407390
部品情報  NBC-FSD/ 5,0-93E/R4MC SCO - Network cable
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
ホームページ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT

1407390 データシート(HTML) 3 Page - PHOENIX CONTACT

  1407390 Datasheet HTML 1Page - PHOENIX CONTACT 1407390 Datasheet HTML 2Page - PHOENIX CONTACT 1407390 Datasheet HTML 3Page - PHOENIX CONTACT 1407390 Datasheet HTML 4Page - PHOENIX CONTACT 1407390 Datasheet HTML 5Page - PHOENIX CONTACT 1407390 Datasheet HTML 6Page - PHOENIX CONTACT 1407390 Datasheet HTML 7Page - PHOENIX CONTACT 1407390 Datasheet HTML 8Page - PHOENIX CONTACT 1407390 Datasheet HTML 9Page - PHOENIX CONTACT Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 16 page
background image
Contact resistance
≤ 5 mΩ
Insulation resistance
≥ 100 MΩ
Tightening torque
0.4 Nm
Degree of protection
IP67
Ambient temperature (operation)
-25 °C ... 90 °C
Number of positions
4
Insertion/withdrawal cycles
100
Locking type
SPEEDCON
Connection 2
Type
Plug straight RJ45 Clip locking / IP67
Number of positions
4 (8)
Handle color
gray
CuSn (Contact)
Ni/Au (Contact surface)
PC (Contact carriers)
Material
PA (Housing)
Insertion/withdrawal cycles
≥ 750
Ambient temperature (operation)
-20 °C ... 70 °C
Number of positions
4
Degree of protection
IP67
Locking type
Clip locking
Cable/line
Cable length
5 m
Ethernet flexible CAT5, 2-pair [93E]
Dimensional drawing
Cable weight
42 kg/km
UL AWM Style
20963 (80°C/30 V)
Wiring standards/regulations
Electrical requirements EN 50288-2-2
Number of positions
4
Shielded
yes
Cable type
Ethernet flexible CAT5, 2-pair [93E]
Conductor structure
2x2xAWG26/7, SF/UTP
Signal runtime
5.3 ns/m
Conductor structure signal line
7x 0.16 mm
AWG signal line
26
NBC-FSD/ 5,0-93E/R4MC SCO - Network cable
1407390
https://www.phoenixcontact.com/us/products/1407390
Sep 11, 2023, 6:05 AM
Page 3 (16)


同様の部品番号 - 1407390

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PHOENIX CONTACT
1407391 PHOENIX-1407391 Datasheet
626Kb / 17P
   NBC-FSD/10,0-93E/R4MC SCO - Network cable
1407392 PHOENIX-1407392 Datasheet
692Kb / 18P
   NBC-FSD/ 1,0-93E/R4RC SCO - Network cable
1407393 PHOENIX-1407393 Datasheet
692Kb / 18P
   NBC-FSD/ 2,0-93E/R4RC SCO - Network cable
1407394 PHOENIX-1407394 Datasheet
650Kb / 18P
   NBC-FSD/ 5,0-93E/R4RC SCO - Network cable
1407395 PHOENIX-1407395 Datasheet
695Kb / 19P
   NBC-FSD/10,0-93E/R4RC SCO - Network cable
More results

同様の説明 - 1407390

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PHOENIX CONTACT
1407389 PHOENIX-1407389 Datasheet
623Kb / 16P
   NBC-FSD/ 2,0-93E/R4MC SCO - Network cable
1407388 PHOENIX-1407388 Datasheet
624Kb / 16P
   NBC-FSD/ 1,0-93E/R4MC SCO - Network cable
1407391 PHOENIX-1407391 Datasheet
626Kb / 17P
   NBC-FSD/10,0-93E/R4MC SCO - Network cable
1407402 PHOENIX-1407402 Datasheet
683Kb / 19P
   NBC-MSD/ 5,0-93E/FSD SCO - Network cable
1407398 PHOENIX-1407398 Datasheet
692Kb / 18P
   NBC-FSD/ 5,0-93E/R4QC SCO - Network cable
1408695 PHOENIX-1408695 Datasheet
625Kb / 16P
   NBC-FSD-R4MC SCO/.../... - Network cable
1407380 PHOENIX-1407380 Datasheet
225Kb / 16P
   Network cable - NBC- 1,0-93E/FSD SCO
09/11/2020
1407381 PHOENIX-1407381 Datasheet
950Kb / 28P
   NBC- 2,0-93E/FSD SCO - Network cable
1407399 PHOENIX-1407399 Datasheet
695Kb / 19P
   NBC-FSD/10,0-93E/R4QC SCO - Network cable
1407395 PHOENIX-1407395 Datasheet
695Kb / 19P
   NBC-FSD/10,0-93E/R4RC SCO - Network cable
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com