データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1407390 データシート(PDF) 1 Page - PHOENIX CONTACT

部品番号 1407390
部品情報  NBC-FSD/ 5,0-93E/R4MC SCO - Network cable
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
ホームページ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT

1407390 データシート(HTML) 1 Page - PHOENIX CONTACT

  1407390 Datasheet HTML 1Page - PHOENIX CONTACT 1407390 Datasheet HTML 2Page - PHOENIX CONTACT 1407390 Datasheet HTML 3Page - PHOENIX CONTACT 1407390 Datasheet HTML 4Page - PHOENIX CONTACT 1407390 Datasheet HTML 5Page - PHOENIX CONTACT 1407390 Datasheet HTML 6Page - PHOENIX CONTACT 1407390 Datasheet HTML 7Page - PHOENIX CONTACT 1407390 Datasheet HTML 8Page - PHOENIX CONTACT 1407390 Datasheet HTML 9Page - PHOENIX CONTACT Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 16 page
background image
Please be informed that the data shown in this PDF document is generated from our online catalog. Please find the complete data in the user
documentation. Our general terms of use for downloads are valid.
Network cable, Ethernet CAT5 (100 Mbps), 4-position, shielded, Socket straight M12, coding: D
SPEEDCON / IP67, on Plug straight RJ45 Clip locking / IP67, cable length: 5 m
Commercial data
Item number
1407390
Packing unit
1 pc
Minimum order quantity
1 pc
Sales key
BF04
Product key
BF1CJI
Catalog page
Page 399 (C-2-2019)
GTIN
4046356775182
Weight per piece (including packing)
265 g
Weight per piece (excluding packing)
265 g
Customs tariff number
85444210
Country of origin
PL
NBC-FSD/ 5,0-93E/R4MC SCO - Network cable
1407390
https://www.phoenixcontact.com/us/products/1407390
Sep 11, 2023, 6:05 AM
Page 1 (16)


同様の部品番号 - 1407390

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PHOENIX CONTACT
1407391 PHOENIX-1407391 Datasheet
626Kb / 17P
   NBC-FSD/10,0-93E/R4MC SCO - Network cable
1407392 PHOENIX-1407392 Datasheet
692Kb / 18P
   NBC-FSD/ 1,0-93E/R4RC SCO - Network cable
1407393 PHOENIX-1407393 Datasheet
692Kb / 18P
   NBC-FSD/ 2,0-93E/R4RC SCO - Network cable
1407394 PHOENIX-1407394 Datasheet
650Kb / 18P
   NBC-FSD/ 5,0-93E/R4RC SCO - Network cable
1407395 PHOENIX-1407395 Datasheet
695Kb / 19P
   NBC-FSD/10,0-93E/R4RC SCO - Network cable
More results

同様の説明 - 1407390

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PHOENIX CONTACT
1407389 PHOENIX-1407389 Datasheet
623Kb / 16P
   NBC-FSD/ 2,0-93E/R4MC SCO - Network cable
1407388 PHOENIX-1407388 Datasheet
624Kb / 16P
   NBC-FSD/ 1,0-93E/R4MC SCO - Network cable
1407391 PHOENIX-1407391 Datasheet
626Kb / 17P
   NBC-FSD/10,0-93E/R4MC SCO - Network cable
1407402 PHOENIX-1407402 Datasheet
683Kb / 19P
   NBC-MSD/ 5,0-93E/FSD SCO - Network cable
1407398 PHOENIX-1407398 Datasheet
692Kb / 18P
   NBC-FSD/ 5,0-93E/R4QC SCO - Network cable
1408695 PHOENIX-1408695 Datasheet
625Kb / 16P
   NBC-FSD-R4MC SCO/.../... - Network cable
1407380 PHOENIX-1407380 Datasheet
225Kb / 16P
   Network cable - NBC- 1,0-93E/FSD SCO
09/11/2020
1407381 PHOENIX-1407381 Datasheet
950Kb / 28P
   NBC- 2,0-93E/FSD SCO - Network cable
1407399 PHOENIX-1407399 Datasheet
695Kb / 19P
   NBC-FSD/10,0-93E/R4QC SCO - Network cable
1407395 PHOENIX-1407395 Datasheet
695Kb / 19P
   NBC-FSD/10,0-93E/R4RC SCO - Network cable
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com