データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

61796500 データシート(PDF) 4 Page - Lapp.

部品番号 61796500
部品情報  Tube cable lugs KR/ KRT/ KRF
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  LAPP [Lapp.]
ホームページ  https://e.lapp.com/us/
Logo LAPP - Lapp.

61796500 データシート(HTML) 4 Page - Lapp.

  61796500 Datasheet HTML 1Page - Lapp. 61796500 Datasheet HTML 2Page - Lapp. 61796500 Datasheet HTML 3Page - Lapp. 61796500 Datasheet HTML 4Page - Lapp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
61796480
DATA SHEET
Valid from:
16.08.2021
Tube cable lugs KR/ KRT/ KRF
Document: DB61796480EN
Version: 01
Page 4 of 4
We reserve all rights according to DIN ISO 16016.
PD 0019/05_04.18EN
61803110
KRF 35/6
6
ja
47
9
18
10
11
16
3,9
2
2
B13
61803120
KRF 35/8
8
ja
47
9
18
10
11
16
3,9
2
2
B13
61803130
KRF 35/10
10
ja
47
9
18
10
11
16
3,9
2
2
B13
61803140
KRF 35/12
12
ja
52
9
22
12
14
16
3,2
2
2
B13
61803160
KRF 50/8
8
ja
50
11
21
11
12
19
3,4
1,75
1/0
B14,5
61803170
KRF 50/10
10
ja
50
11
21
11
12
19
3,4
1,75
1/0
B14,5
61803180
KRF 50/12
12
ja
53
11
21
12
14
19
3,4
1,75
1/0
B14,5
61803190
KRF 50/16
16
ja
59
11
27
15
17
19
2,7
1,75
1/0
B14,5
61803200
KRF 70/8
8
ja
55
13
25
11
12
22
3,9
2
2/0
B17
61803210
KRF 70/10
10
ja
55
13
25
11
12
22
3,9
2
2/0
B17
61803220
KRF 70/12
12
ja
58
13
25
12
14
22
3,9
2
2/0
B17
61803230
KRF 70/16
16
ja
64
13
28
15
17
22
3,2
2
2/0
B17
61803240
KRF 95/10
10
ja
69
15
29
15
17
25
4,9
2,5
4/0
B20
61803250
KRF 95/12
12
ja
69
15
29
15
17
25
4,9
2,5
4/0
B20
61803260
KRF 95/16
16
ja
69
15
29
15
17
25
4,9
2,5
4/0
B20
61803270
KRF 120/10
10
ja
73
17
32
15
17
27
4,9
2,5
250
B22
61803280
KRF 120/12
12
ja
73
17
32
15
17
27
4,9
2,5
250
B22
61803290
KRF 120/16
16
ja
73
17
32
15
17
27
4,9
2,5
250
B22
61803300
KRF 150/12
12
ja
80
19
36
15
16
32
5,9
3
300
B25
61803310
KRF 150/16
16
ja
80
19
36
15
16
32
5,9
3
300
B25
61803330
KRF 185/12
12
ja
86
21
39
15
16
37
5,9
3
350
13B27
61803340
KRF 185/16
16
ja
86
21
39
15
16
37
5,9
3
350
13B27
61803350
KRF 185/20
20
ja
93
21
39
19
19
37
5,9
3
350
13B27
61803360
KRF 240A/12
12
ja
96
22.5
42
19
20
37
6,4
3,25
500
13B30
61803370
KRF 240A/16
16
ja
96
22.5
42
19
20
37
6,4
3,25
500
13B30
61803380
KRF 240A/20
20
ja
95
22.5
42
19
20
37
6,4
3,25
500
13B30
61803390
KRF 300A/16
16
ja
99
24.5
46
20
20
40
6,8
3,5
600
13B32
61803400
KRF 300A/20
20
ja
99
24.5
46
20
20
40
6,8
3,5
600
13B32
61803420
KRF 400A/16
16
ja
111
30
56
20
20
52
7,8
4
750
13B38
61803430
KRF 400A/20
20
ja
126
30
56
23
25
52
7,8
4
750
13B38
61803440
KRF 400A/24
24
ja
118
30
56
23
25
52
7,8
4
750
13B38


同様の部品番号 - 61796500

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Belden Inc.
6179 BELDEN-6179 Datasheet
150Kb / 2P
   Teck90 1000V, 4G C #3/06 Str BC, XLPE Ins M4, PVC Jkt, AIA Armor, Blk PVC Jkt, CSA HL SUN RES -40C
12-22-2023
logo
Tyco Electronics
61794 MACOM-61794 Datasheet
53Kb / 1P
   RING
61794-1 MACOM-61794-1 Datasheet
53Kb / 1P
   RING
61794-4 MACOM-61794-4 Datasheet
53Kb / 1P
   RING
61794-6 MACOM-61794-6 Datasheet
53Kb / 1P
   RING
More results

同様の説明 - 61796500

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Lapp.
63104010 LAPP-63104010 Datasheet
229Kb / 3P
   Insulated cable lugs
14.08.2023
logo
PHOENIX CONTACT
CRIMPFOX-RC-10 PHOENIX-CRIMPFOX-RC-10 Datasheet
55Kb / 2P
   The CRIMPFOX?멢C 10 completes the range of crimping pliers for uninsulated cable lugs and insulated tube lugs
CRIMPFOX-LC-UR-10 PHOENIX-CRIMPFOX-LC-UR-10 Datasheet
51Kb / 2P
   Crimp insert for tube lugs, 4.0 - 10.0 mm짼
CRIMPFOX-LC-UR-2 PHOENIX-CRIMPFOX-LC-UR-2 Datasheet
51Kb / 2P
   Crimp insert for tube lugs, 0.75 - 2.5 mm짼
CRIMPFOX-RC-25 PHOENIX-CRIMPFOX-RC-25 Datasheet
54Kb / 2P
   CRIMPFOX?멢C 10 and ...RCT 25-1 complete the range of crimping pliers for uninsulated cable lugs and insulated tube lugs
logo
List of Unclassifed Man...
KR-1300SC ETC1-KR-1300SC Datasheet
287Kb / 1P
   KR-1300SC
logo
PHOENIX CONTACT
CRIMPFOX-RCI-6-M PHOENIX-CRIMPFOX-RCI-6-M Datasheet
44Kb / 2P
   Crimping pliers for cable lugs and connectors
CRIMPFOX-RCT-70-1 PHOENIX-CRIMPFOX-RCT-70-1 Datasheet
48Kb / 3P
   Crimping pliers, for uninsulated tube lugs, 10 - 70 mm짼, indent crimp
logo
KODENSHI_AUK CORP.
KRT-11XS14N KODENSHI-KRT-11XS14N Datasheet
357Kb / 3P
   Optical Monitoring Photodiode TO CAN for KRT-11XSx4N
logo
Hubbell Incorporated.
PREMISE_HFCH3096BKS HUBBELL-PREMISE_HFCH3096BKS Datasheet
242Kb / 1P
   Outdoor Loose Tube Cable
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com