データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1407460 データシート(PDF) 1 Page - PHOENIX CONTACT

部品番号 1407460
部品情報  NBC-FS/ 2,0-94B/R4QC SCO - Network cable
Download  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
ホームページ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT

1407460 データシート(HTML) 1 Page - PHOENIX CONTACT

  1407460 Datasheet HTML 1Page - PHOENIX CONTACT 1407460 Datasheet HTML 2Page - PHOENIX CONTACT 1407460 Datasheet HTML 3Page - PHOENIX CONTACT 1407460 Datasheet HTML 4Page - PHOENIX CONTACT 1407460 Datasheet HTML 5Page - PHOENIX CONTACT 1407460 Datasheet HTML 6Page - PHOENIX CONTACT 1407460 Datasheet HTML 7Page - PHOENIX CONTACT 1407460 Datasheet HTML 8Page - PHOENIX CONTACT 1407460 Datasheet HTML 9Page - PHOENIX CONTACT Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 19 page
background image
Please be informed that the data shown in this PDF document is generated from our online catalog. Please find the complete data in the user
documentation. Our general terms of use for downloads are valid.
Network cable, Ethernet CAT5 (1 Gbps), 8-position, shielded, Plug straight RJ45 Push Pull /
IP67, on Socket straight M12, coding: A SPEEDCON / IP67, cable length: 2 m
Commercial data
Item number
1407460
Packing unit
1 pc
Minimum order quantity
1 pc
Sales key
BF04
Product key
BF1CMI
Catalog page
Page 401 (C-2-2019)
GTIN
4046356775816
Weight per piece (including packing)
146.8 g
Weight per piece (excluding packing)
146 g
Customs tariff number
85444210
Country of origin
PL
NBC-FS/ 2,0-94B/R4QC SCO - Network cable
1407460
https://www.phoenixcontact.com/us/products/1407460
Oct 6, 2023, 5:57 AM
Page 1 (19)


同様の部品番号 - 1407460

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PHOENIX CONTACT
1407461 PHOENIX-1407461 Datasheet
708Kb / 19P
   NBC-FS/ 5,0-94B/R4QC SCO - Network cable
1407462 PHOENIX-1407462 Datasheet
706Kb / 18P
   NBC-FS/10,0-94B/R4QC SCO - Network cable
1407463 PHOENIX-1407463 Datasheet
208Kb / 14P
   Network cable - NBC-MS/ 1,0-94B/FS SCO
09/11/2020
1407465 PHOENIX-1407465 Datasheet
685Kb / 19P
   NBC-MS/ 5,0-94B/FS SCO - Network cable
1407466 PHOENIX-1407466 Datasheet
208Kb / 14P
   Network cable - NBC-MS/10,0-94B/FS SCO
09/11/2020
More results

同様の説明 - 1407460

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PHOENIX CONTACT
1407440 PHOENIX-1407440 Datasheet
956Kb / 28P
   NBC- 2,0-94B/FS SCO - Network cable
1407461 PHOENIX-1407461 Datasheet
708Kb / 19P
   NBC-FS/ 5,0-94B/R4QC SCO - Network cable
1407459 PHOENIX-1407459 Datasheet
706Kb / 18P
   NBC-FS/ 1,0-94B/R4QC SCO - Network cable
1407462 PHOENIX-1407462 Datasheet
706Kb / 18P
   NBC-FS/10,0-94B/R4QC SCO - Network cable
1407456 PHOENIX-1407456 Datasheet
705Kb / 18P
   NBC-FS/ 2,0-94B/R4RC SCO - Network cable
1407452 PHOENIX-1407452 Datasheet
638Kb / 17P
   NBC-FS/ 2,0-94B/R4MC SCO - Network cable
1408966 PHOENIX-1408966 Datasheet
397Kb / 11P
   NBC-R4QC/2,0-94B/R4QC - Network cable
1406120 PHOENIX-1406120 Datasheet
372Kb / 10P
   NBC- 2,0-94B/FS SCO US - Network cable
1407444 PHOENIX-1407444 Datasheet
608Kb / 16P
   Network cable - NBC-FS/ 2,0-94B/R4AC SCO
1406119 PHOENIX-1406119 Datasheet
465Kb / 11P
   NBC-MS/ 2,0-94B/FS SCO US - Network cable
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com