データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1476025 データシート(PDF) 1 Page - PHOENIX CONTACT

部品番号 1476025
部品情報  NBC-P12MSD/ 5,0-93E/R4AC - Network cable
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
ホームページ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT

1476025 データシート(HTML) 1 Page - PHOENIX CONTACT

  1476025 Datasheet HTML 1Page - PHOENIX CONTACT 1476025 Datasheet HTML 2Page - PHOENIX CONTACT 1476025 Datasheet HTML 3Page - PHOENIX CONTACT 1476025 Datasheet HTML 4Page - PHOENIX CONTACT 1476025 Datasheet HTML 5Page - PHOENIX CONTACT 1476025 Datasheet HTML 6Page - PHOENIX CONTACT 1476025 Datasheet HTML 7Page - PHOENIX CONTACT 1476025 Datasheet HTML 8Page - PHOENIX CONTACT 1476025 Datasheet HTML 9Page - PHOENIX CONTACT Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 11 page
background image
Please be informed that the data shown in this PDF document is generated from our online catalog. Please find the complete data in the user
documentation. Our general terms of use for downloads are valid.
Network cable, Ethernet CAT5 (100 Mbps), 4-position, shielded (Advanced Shielding
Technology), Plug straight M12 Push Pull, coding: D / IP67, on Plug straight RJ45 / IP20, cable
length: 5 m
Commercial data
Item number
1476025
Packing unit
1 pc
Minimum order quantity
1 pc
Sales key
BF04
Product key
BF1CJJ
GTIN
4063151888879
Weight per piece (including packing)
235.9 g
Weight per piece (excluding packing)
235.9 g
Customs tariff number
85444290
Country of origin
PL
NBC-P12MSD/ 5,0-93E/R4AC - Network cable
1476025
https://www.phoenixcontact.com/us/products/1476025
Jan 8, 2024, 6:36 AM
Page 1 (11)


同様の部品番号 - 1476025

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PHOENIX CONTACT
1476020 PHOENIX-1476020 Datasheet
1Mb / 9P
   NBC-10,0-93E/P12FSD - Network cable
1476023 PHOENIX-1476023 Datasheet
1Mb / 11P
   NBC-P12MSD/ 1,0-93E/R4AC - Network cable
1476024 PHOENIX-1476024 Datasheet
1Mb / 12P
   NBC-P12MSD/ 2,0-93E/R4AC - Network cable
1476027 PHOENIX-1476027 Datasheet
1Mb / 11P
   NBC-P12MSD/10,0-93E/R4AC - Network cable
1476029 PHOENIX-1476029 Datasheet
1Mb / 12P
   NBC-P12FSD/ 1,0-93E/R4AC - Network cable
More results

同様の説明 - 1476025

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PHOENIX CONTACT
1476051 PHOENIX-1476051 Datasheet
1Mb / 10P
   NBC-P12MSD/ 5,0-93E/P12MSD - Network cable
1476013 PHOENIX-1476013 Datasheet
1Mb / 10P
   NBC-P12MSD/ 5,0-93E - Network cable
1476027 PHOENIX-1476027 Datasheet
1Mb / 11P
   NBC-P12MSD/10,0-93E/R4AC - Network cable
1476024 PHOENIX-1476024 Datasheet
1Mb / 12P
   NBC-P12MSD/ 2,0-93E/R4AC - Network cable
1408935 PHOENIX-1408935 Datasheet
329Kb / 8P
   Network cable - NBC-R4AC/5,0-93E/R4AC
1476058 PHOENIX-1476058 Datasheet
2Mb / 11P
   NBC-P12MSD/ 5,0-93E/P12FSD - Network cable
1476031 PHOENIX-1476031 Datasheet
1Mb / 12P
   NBC-P12FSD/ 5,0-93E/R4AC - Network cable
1409860 PHOENIX-1409860 Datasheet
456Kb / 11P
   Network cable - NBC-M12MSD/ 5,0-93E/R4AC US
Jan 11, 2023
1407362 PHOENIX-1407362 Datasheet
612Kb / 16P
   Network cable - NBC-MSD/ 5,0-93E/R4AC SCO
Jan 11, 2023
1476012 PHOENIX-1476012 Datasheet
1Mb / 10P
   NBC-P12MSD/ 2,0-93E - Network cable
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com