データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

14312 データシート(PDF) 1 Page - Heyco.

部品番号 14312
部品情報  Push Latches
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  HEYCO [Heyco.]
ホームページ  https://www.heyco.com/
Logo HEYCO - Heyco.

14312 データシート(HTML) 1 Page - Heyco.

  14312 Datasheet HTML 1Page - Heyco.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
7-96
1-800-526-4182 • 732-286-1800 (NJ) • FAX: 732-244-8843 • www.heyco.com
“Stay Connected” with
HEYware Products
®
Quick
Specs
Heyco® Push Latches
Material
Nylon 6/6
Flammability Rating
94V-2
Temperature Range
32°F (0°C) to 185° F (85°C)
MOUNTING
PANEL
PART NO. DESCRIPTION Mating
PIN DEPTH
PART DIMENSIONS
HOLE
THICKNESS
Pin
XY
A
B
C
Dimensions
Black
Push-in
Closed
Length
Arm
Head
Spread
Height
in.
mm.
in.
mm.
in.
mm.
in.
mm.
in. mm. in. mm. in. mm.
14309
DPL-100A
1
.071 1,80 .014 0,35
.59 15,0 .43 11,0 .11
2,9
.315 x
8,0 X
.08
2,0
14312
DPL-150F
2
.077 1,95 .020 0,50
.276
7,0
14313
DPL-700F
2
.073 1,85 .020 0,50 .58 14,8 .43 11,0 .11
2,9
14314
DPL-400P
3
.059 1,50 .016 0,40 .58 14,8 .43 11,0 .12
3,1
Standard color black
A
B
C
R .008
(0,2 mm)
R .008
(0,2 mm)
.024
(0,6 mm)
.024
(0,6 mm)
.157
(4,0 mm)
.157
(4,0 mm)
.157
(4,0 mm)
.157
(4,0 mm)
.102
(2,6 mm)
.104
(2,6 mm)
.102
(2,6 mm)
.102
(2,6 mm)
.205
(5,2 mm)
.209
(5,3 mm)
.189
(4,8 mm)
.224
(5,7 mm)
.035
(0,9 mm)
.169
(4,3 mm)
.028
(0,7 mm)
PIN DEPTH
PIN 1
PIN 2
PIN 3
X
Y
PUSH-IN
POSITION
CLOSED
POSITION
• Panels easily open when gently
pushed in.
• Easy installation – snaps into hole
in panel.
• Enables a single latch to accommodate
multiple panel thicknesses.


同様の部品番号 - 14312

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PHOENIX CONTACT
1431212 PHOENIX-1431212 Datasheet
530Kb / 14P
   SAC-4P- 2,0-960/M12FS VA - Bus system cable
1431225 PHOENIX-1431225 Datasheet
530Kb / 14P
   SAC-4P- 5,0-960/M12FS VA - Bus system cable
1431238 PHOENIX-1431238 Datasheet
501Kb / 14P
   SAC-4P-10,0-960/M12FS VA - Bus system cable
1431241 PHOENIX-1431241 Datasheet
530Kb / 14P
   SAC-4P-15,0-960/M12FS VA - Bus system cable
1431267 PHOENIX-1431267 Datasheet
614Kb / 15P
   SAC-4P-M12MS/ 0,5-960/M12FS VA - Bus system cable
More results

同様の説明 - 14312

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
National Semiconductor ...
DM7475 NSC-DM7475 Datasheet
82Kb / 3P
   QUAD LATCHES
logo
NXP Semiconductors
74F842 PHILIPS-74F842 Datasheet
103Kb / 12P
   Bus interface latches
2004 Jan 23
74F841 PHILIPS-74F841 Datasheet
206Kb / 18P
   Bus interface latches
1999 Jun 23
logo
Hitachi Semiconductor
HD74HC375 HITACHI-HD74HC375 Datasheet
49Kb / 8P
   Quad. Bistable Latches
logo
NEC
UPB8282 NEC-UPB8282 Datasheet
163Kb / 3P
   8-BIT LATCHES
logo
Pericom Semiconductor C...
PI74FCT373T PERICOM-PI74FCT373T_07 Datasheet
581Kb / 10P
   Octal Transparent Latches
logo
Texas Instruments
CY5474FCT373T TI-CY5474FCT373T Datasheet
81Kb / 8P
[Old version datasheet]   8-Bit Latches
CY74FCT16841T TI-CY74FCT16841T Datasheet
60Kb / 6P
[Old version datasheet]   20-Bit Latches
logo
Hitachi Semiconductor
HD74HC75 HITACHI-HD74HC75 Datasheet
47Kb / 8P
   Quad. Bistable Latches
logo
Renesas Technology Corp
HD74HC75 RENESAS-HD74HC75 Datasheet
103Kb / 8P
   Quad. Bistable Latches
logo
Texas Instruments
CY74FCT2373T TI1-CY74FCT2373T_16 Datasheet
858Kb / 15P
[Old version datasheet]   8-Bit Latches
More results


Html Pages

1


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com