データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

4205000 データシート(PDF) 2 Page - Turck, Inc.

部品番号 4205000
部品情報  Inductive Sensor
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TURCK [Turck, Inc.]
ホームページ  https://www.turck.us/en/index.php
Logo TURCK - Turck, Inc.

4205000 データシート(HTML) 2 Page - Turck, Inc.

  4205000 Datasheet HTML 1Page - Turck, Inc. 4205000 Datasheet HTML 2Page - Turck, Inc. 4205000 Datasheet HTML 3Page - Turck, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
TURCK Inc. | 3000 Campus Drive Minneapolis, MN 55441-2656 | Phone: 763-553-7300 | Application Support: 1-800-544-7769 | Fax 763-553-0708 | www.turck.com
2|3
Technical data
Switching frequency
0.02 kHz
Mechanical data
 
Design
Threaded barrel, M12 x 1
Dimensions
64  mm
Housing material
Metal, CuZn, Chrome-plated
Active area material
Plastic, PA12-GF30
End cap
Plastic, EPTR
Max. tightening torque of housing nut
10 Nm
Electrical connection
Cable
Cable quality
Ø 5.2 mm, LifYY, PVC, 2  m
Core cross-section
3 x 0.5  mm2
Environmental conditions
 
Ambient temperature
-25…+70  °C
Vibration resistance
55 Hz (1 mm)
Shock resistance
30  g (11 ms)
Protection class
IP67
MTTF
2283  years acc. to SN 29500 (Ed. 99) 40
°C
Switching state
LED, Red


同様の部品番号 - 4205000

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Turck, Inc.
4205005 TURCK-4205005 Datasheet
206Kb / 3P
Inductive Sensor – Resistant to Magnetic Fields
11/07/2023
More results

同様の説明 - 4205000

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Pepperl+Fuchs Inc.
NBB8-18GM50-E2-Y278765 PF-NBB8-18GM50-E2-Y278765 Datasheet
165Kb / 1P
Inductive sensor
NBN8-12GM50-E2-V1-Y323749 PF-NBN8-12GM50-E2-V1-Y323749 Datasheet
211Kb / 2P
Inductive sensor
NBN40-U1-E0-M PF-NBN40-U1-E0-M Datasheet
298Kb / 2P
Inductive sensor
NBN40-U1-E3-M PF-NBN40-U1-E3-M Datasheet
296Kb / 2P
Inductive sensor
NJ8-18GK-SN-50M PF-NJ8-18GK-SN-50M Datasheet
210Kb / 2P
Inductive sensor
NBB15-30GM50-E0-M-Y242746 PF-NBB15-30GM50-E0-M-Y242746 Datasheet
260Kb / 2P
Inductive sensor
NCB2-12GM60-B3-V1 PF-NCB2-12GM60-B3-V1 Datasheet
259Kb / 2P
Inductive sensor
NCB5-18GM60-B3B-V1 PF-NCB5-18GM60-B3B-V1 Datasheet
292Kb / 3P
Inductive sensor
NMB6-F104M-E2-FE-200MM-V3 PF-NMB6-F104M-E2-FE-200MM-V3 Datasheet
226Kb / 2P
Inductive sensor
NJ2-12GM40-E PF-NJ2-12GM40-E Datasheet
134Kb / 1P
Inductive sensor
NBB2-F29-A2-5M PF-NBB2-F29-A2-5M Datasheet
164Kb / 1P
Inductive sensor
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com