データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LOP-600-15 データシート(PDF) 4 Page - Mean Well Enterprises Co., Ltd.

部品番号 LOP-600-15
部品情報  600W 5"×3" Low Profile Open Frame Power Supply
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MEANWELL [Mean Well Enterprises Co., Ltd.]
ホームページ  http://www.meanwell.com
Logo MEANWELL - Mean Well Enterprises Co., Ltd.

LOP-600-15 データシート(HTML) 4 Page - Mean Well Enterprises Co., Ltd.

  LOP-600-15 Datasheet HTML 1Page - Mean Well Enterprises Co., Ltd. LOP-600-15 Datasheet HTML 2Page - Mean Well Enterprises Co., Ltd. LOP-600-15 Datasheet HTML 3Page - Mean Well Enterprises Co., Ltd. LOP-600-15 Datasheet HTML 4Page - Mean Well Enterprises Co., Ltd. LOP-600-15 Datasheet HTML 5Page - Mean Well Enterprises Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
File Name:LOP-600-SPEC 2024-07-24
Output Derating VS Input Voltage
(12~18V)
(24~54V)
(HORIZONTAL)
- 0
4
0
10
20
30
50
60
80
220
300
360
600
115VAC Convection
With
Fan
230VAC Convection
70
40
Block Diagram
AMBIENT TEMPERATURE (℃)
Derating Curve
AMBIENT TEMPERATURE (℃)
INPUT VOLTAGE (VAC) 60Hz
100
80
120
115
160
140
200
180
240
220
264
90
100
80
70
60
50
40
POWER
SWITCHING
+V
-V
PG/PF(optional)
I/P
FG
CONTROL
O.V.P.
PFC fosc : 65KHz
PWM fosc : 65KHz
+12V FAN SUPPLY
CIRCUIT
DETECTION
O.L.P.
RECTIFIERS
&
PFC
FILTER
FILTER
&
&
RECTIFIERS
RECTIFIERS
EMI
FILTER
+S
-S
(HORIZONTAL)
23CFM
Free air convection
Force air with external Fan
360W
600W
Cooling
Max. Output Power
Free air convection
Force air with external Fan
400W
600W
Cooling
Max. Output Power
270
600W 5"×3" Low Profile Open Frame Power Supply
L O P - 6 0 0 s e r i e s
450
- 0
4
0
10
20
30
50
60
80
220
300
400
600
115VAC Convection
With
Fan
230VAC Convection
70
40
23CFM
270
450
180
170
180
170


同様の部品番号 - LOP-600-15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Mean Well Enterprises C...
LOP-200 MEANWELL-LOP-200 Datasheet
779Kb / 5P
200W 4"×2" Low Profile Open Frame Power Supply
2024-07-24
LOP-200-12 MEANWELL-LOP-200-12 Datasheet
779Kb / 5P
200W 4"×2" Low Profile Open Frame Power Supply
2024-07-24
LOP-200-15 MEANWELL-LOP-200-15 Datasheet
779Kb / 5P
200W 4"×2" Low Profile Open Frame Power Supply
2024-07-24
LOP-200-18 MEANWELL-LOP-200-18 Datasheet
779Kb / 5P
200W 4"×2" Low Profile Open Frame Power Supply
2024-07-24
LOP-200-24 MEANWELL-LOP-200-24 Datasheet
779Kb / 5P
200W 4"×2" Low Profile Open Frame Power Supply
2024-07-24
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com