データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SSC-FCW100 データシート(PDF) 3 Page - Seoul Semiconductor

部品番号 SSC-FCW100
部品情報  TOP LED DEVICE
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SEOUL [Seoul Semiconductor]
ホームページ  http://www.seoulsemicon.com
Logo SEOUL - Seoul Semiconductor

SSC-FCW100 データシート(HTML) 3 Page - Seoul Semiconductor

  SSC-FCW100 Datasheet HTML 1Page - Seoul Semiconductor SSC-FCW100 Datasheet HTML 2Page - Seoul Semiconductor SSC-FCW100 Datasheet HTML 3Page - Seoul Semiconductor SSC-FCW100 Datasheet HTML 4Page - Seoul Semiconductor SSC-FCW100 Datasheet HTML 5Page - Seoul Semiconductor SSC-FCW100 Datasheet HTML 6Page - Seoul Semiconductor SSC-FCW100 Datasheet HTML 7Page - Seoul Semiconductor SSC-FCW100 Datasheet HTML 8Page - Seoul Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
SEOUL SEMICONDUCTOR CO,. LTD.
148-29 Kasan-Dong, Keumchun-Gu, Seoul, Korea
TEL: 82-2-3281-6269 FAX: 82-2-858-5537
- 3/8 -
FCW100
SSC-QP-0401-06(REV.0)
Forward Current vs. Forward Voltage
Luminous Intensity vs. Forward Current
Forward Current Derating Curve
Forward Current vs Chromaticity Coordinate
-25
0
25
50
75
100
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Ambient temperature Ta(
oC)
0
50
100
150
200
250
300
0
1
2
3
4
5
Forward Current [mA]
50
100
150
200
250
300
350
0.29
0.30
0.31
0.32
0.33
Forward Current [mA]
x
y
2.4
2.6
2.8
3.0
3.2
3.4
3.6
1
10
100
1000
Forward Voltage [V]


同様の部品番号 - SSC-FCW100

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Seoul Semiconductor
SSC-FCW211Z SEOUL-SSC-FCW211Z Datasheet
510Kb / 7P
FLASH LED DEVICE
SSC-FCW302 SEOUL-SSC-FCW302 Datasheet
572Kb / 9P
Applications : Mobile Handset Flash Light
More results

同様の説明 - SSC-FCW100

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Seoul Semiconductor
SSC-HBMGFRT821 SEOUL-SSC-HBMGFRT821 Datasheet
518Kb / 12P
TOP LED DEVICE
SSC-KWT821 SEOUL-SSC-KWT821 Datasheet
728Kb / 11P
TOP LED DEVICE
SSC-UYGT801 SEOUL-SSC-UYGT801 Datasheet
343Kb / 8P
TOP LED DEVICE
SSC-YGT801 SEOUL-SSC-YGT801 Datasheet
345Kb / 8P
TOP LED DEVICE
SSC-AWT722 SEOUL-SSC-AWT722 Datasheet
552Kb / 12P
TOP LED DEVICE
SSC-MWT801 SEOUL-SSC-MWT801 Datasheet
628Kb / 11P
TOP LED DEVICE
SSC-USBT801 SEOUL-SSC-USBT801 Datasheet
534Kb / 12P
TOP LED DEVICE
SSC-YGURHT811 SEOUL-SSC-YGURHT811 Datasheet
338Kb / 7P
TOP LED DEVICE
SSC-MGT722 SEOUL-SSC-MGT722 Datasheet
557Kb / 11P
TOP LED DEVICE
SSC-UBYGFRT821 SEOUL-SSC-UBYGFRT821 Datasheet
392Kb / 8P
TOP LED DEVICE
SSC-MBT722 SEOUL-SSC-MBT722 Datasheet
513Kb / 11P
TOP LED DEVICE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com