データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

EGL34A データシート(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor

部品番号 EGL34A
部品情報  Superfast Switching Surface Mount Si-Rectifiers
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
ホームページ  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

EGL34A データシート(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor

  EGL34A_07 Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor EGL34A_07 Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
EGL34A ... EGL34G
EGL34A ... EGL34G
Superfast Switching Surface Mount Si-Rectifiers
Superschnelle Si-Gleichrichter für die Oberflächenmontage
Version 2007-04-05
Dimensions - Maße [mm]
Nominal current – Nennstrom
0.5 A
Repetitive peak reverse voltage
Periodische Spitzensperrspannung
50...400 V
Plastic case MiniMELF
Kunststoffgehäuse MiniMELF
DO-213AA
Weight approx. – Gewicht ca.
0.04 g
Plastic material has UL classification 94V-0
Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert
Standard packaging taped and reeled
Standard Lieferform gegurtet auf Rolle
Marking:
1. green ring denotes “cathode” and “superfast switching rectifier family”
2. colored ring denotes “repetitive peak reverse voltage” (see below)
Kennzeichnung:
1. grüner Ring kennzeichnet “Kathode” und “superschnelle Gleichrichter”
2. farbiger Ring kennzeichnet “Periodische Spitzensperrspannung” (siehe unten)
Maximum ratings
Grenzwerte
Type
Typ
Repetitive peak reverse voltage
Periodische Spitzensperrspannung
VRRM [V]
Surge peak reverse voltage
Stoßspitzensperrspannung
VRSM [V]
2. Cathode ring
2. Kathodenring
EGL34A
50
50
gray / grau
EGL34B
100
100
red / rot
EGL34D
200
200
orange / orange
EGL34G
400
400
yellow / gelb
Max. average forward rectified current, R-load
Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last
TT = 75°C
IFAV
0.5 A
Repetitive peak forward current
Periodischer Spitzenstrom
f > 15 Hz
IFRM
2 A 1)
Peak forward surge current, 50/60 Hz half sine-wave
Stoßstrom für eine 50/60 Hz Sinus-Halbwelle
TA = 25°C
IFSM
8.5/10 A
Rating for fusing, t < 10 ms
Grenzlastintegral, t < 10 ms
TA = 25°C
i2t
0.5 A2s
Junction temperature – Sperrschichttemperatur
Storage temperature – Lagerungstemperatur
Tj
TS
-50...+175°C
-50...+175°C
© Diotec Semiconductor AG
http://www.diotec.com/
1


同様の部品番号 - EGL34A_07

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Semikron International
EGL34A SEMIKRON-EGL34A_07 Datasheet
201Kb / 2P
   Surface mount diode Ultrafast silicon rectifier diodes
More results

同様の説明 - EGL34A_07

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Diotec Semiconductor
SFE1A DIOTEC-SFE1A Datasheet
235Kb / 2P
   Superfast Switching Surface Mount Si-Rectifiers
ER2A DIOTEC-ER2A Datasheet
164Kb / 2P
   Superfast Switching Surface Mount Si-Rectifiers
ER3A DIOTEC-ER3A Datasheet
165Kb / 2P
   Superfast Switching Surface Mount Si-Rectifiers
EGL1A DIOTEC-EGL1A_07 Datasheet
103Kb / 2P
   Superfast Switching Surface Mount Si-Rectifiers
ER1A DIOTEC-ER1A Datasheet
163Kb / 2P
   Superfast Switching Surface Mount Si-Rectifiers
BAV100 DIOTEC-BAV100_07 Datasheet
103Kb / 2P
   Superfast Switching Surface Mount Si-Diodes
SFE1A DIOTEC-SFE1A_07 Datasheet
71Kb / 2P
   Superfast Switching Surface Mount Si-Diodes
ER1A DIOTEC-ER1A_07 Datasheet
104Kb / 2P
   Superfast Switching Surface Mount Si-Diodes
ER2A DIOTEC-ER2A_07 Datasheet
69Kb / 2P
   Superfast Switching Surface Mount Si-Diodes
ER3A DIOTEC-ER3A_07 Datasheet
69Kb / 2P
   Superfast Switching Surface Mount Si-Diodes
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com